データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

QOB220VH35 データシート (PDF) - Schneider Electric

QOB220VH35 Datasheet PDF - Schneider Electric
部品番号 QOB220VH35
ダウンロード  QOB220VH35 ダウンロード

ファイルサイズ   125.84 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
部品情報 Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg

QOB220VH35 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
QOB220VH35 Datasheet PDF - Schneider Electric

部品番号 QOB220VH35
ダウンロード  QOB220VH35 Click to download

ファイルサイズ   125.84 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
部品情報 Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg

QOB220VH35 データシート (HTML) - Schneider Electric

QOB220VH35 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOB220VH35 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



同様の部品番号 - QOB220VH35

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QOB220VH SCHNEIDER-QOB220VH Datasheet
124Kb / 3P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on
QOB220VH1021 SCHNEIDER-QOB220VH1021 Datasheet
155Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB220VH1032 SCHNEIDER-QOB220VH1032 Datasheet
137Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on
QOB220VH1042 SCHNEIDER-QOB220VH1042 Datasheet
129Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB220VH1201 SCHNEIDER-QOB220VH1201 Datasheet
133Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Aux Switch 1B
More results


同様の説明 - QOB220VH35

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QOB225VH35 SCHNEIDER-QOB225VH35 Datasheet
132Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg
QOB250VH35 SCHNEIDER-QOB250VH35 Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 50 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg
QOB215VH35 SCHNEIDER-QOB215VH35 Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg
QOB2100VH35 SCHNEIDER-QOB2100VH35 Datasheet
56Kb / 2P
   Mini CB, QO, 100 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg
Dec 30, 2019
QOB240VH35 SCHNEIDER-QOB240VH35 Datasheet
116Kb / 2P
   Mini CB, QO, 40 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on,50Deg
QOB230VH35 SCHNEIDER-QOB230VH35 Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg
QOB2150VH35 SCHNEIDER-QOB2150VH35 Datasheet
136Kb / 2P
   Mini CB, QO, 150 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg
QOB220H35 SCHNEIDER-QOB220H35 Datasheet
124Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg
QOB22035 SCHNEIDER-QOB22035 Datasheet
132Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg
QOB220VH1032 SCHNEIDER-QOB220VH1032 Datasheet
137Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com