データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

QOB225CP データシート (PDF) - Schneider Electric

QOB225CP Datasheet PDF - Schneider Electric
部品番号 QOB225CP
ダウンロード  QOB225CP ダウンロード

ファイルサイズ   125.42 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
部品情報 QO mini breaker, 25 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, CP

QOB225CP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
QOB225CP Datasheet PDF - Schneider Electric

部品番号 QOB225CP
ダウンロード  QOB225CP Click to download

ファイルサイズ   125.42 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
部品情報 QO mini breaker, 25 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, CP

QOB225CP データシート (HTML) - Schneider Electric

QOB225CP Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOB225CP Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



同様の部品番号 - QOB225CP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QOB225 SCHNEIDER-QOB225 Datasheet
128Kb / 3P
   Mini CB, QO, 125 A, 2P, 120/240 V, 42 kA, Plug
QOB2251021 SCHNEIDER-QOB2251021 Datasheet
135Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB2251042 SCHNEIDER-QOB2251042 Datasheet
129Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB2251200 SCHNEIDER-QOB2251200 Datasheet
131Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Aux Switch 1A
QOB2252100 SCHNEIDER-QOB2252100 Datasheet
137Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Alarm Switch
More results


同様の説明 - QOB225CP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QOB260CP SCHNEIDER-QOB260CP Datasheet
116Kb / 2P
   QO mini breaker, 60 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, CP
QOB230CP SCHNEIDER-QOB230CP Datasheet
125Kb / 2P
   QO mini breaker, 30 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, CP
QOB235CP SCHNEIDER-QOB235CP Datasheet
116Kb / 2P
   QO mini breaker, 35 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, CP
QOB250CP SCHNEIDER-QOB250CP Datasheet
116Kb / 2P
   QO mini breaker, 50 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, CP
QOB240CP SCHNEIDER-QOB240CP Datasheet
116Kb / 2P
   QO mini breaker, 40 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, CP
QOB245CP SCHNEIDER-QOB245CP Datasheet
116Kb / 2P
   QO mini breaker, 45 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, CP
QOB220CP SCHNEIDER-QOB220CP Datasheet
100Kb / 2P
   QO mini breaker, 20 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, CP
QOB325 SCHNEIDER-QOB325 Datasheet
137Kb / 3P
   QO mini breaker, 25 A, 3 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on
QOB125 SCHNEIDER-QOB125 Datasheet
108Kb / 3P
   QO mini breaker, 25 A, 1 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on
QOB115CP SCHNEIDER-QOB115CP Datasheet
106Kb / 2P
   QO mini breaker, 15 A, 1 pole, 120/240 V, 10 kA, bolt on, CP
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com