データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

QOUR3205283 データシート (PDF) - Schneider Electric

QOUR3205283 Datasheet PDF - Schneider Electric
部品番号 QOUR3205283
ダウンロード  QOUR3205283 ダウンロード

ファイルサイズ   110.18 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
部品情報 QOUR Miniature Circuit Breaker, 20A, 3P, 240V, 10kA, Ring Terminal

QOUR3205283 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
QOUR3205283 Datasheet PDF - Schneider Electric

部品番号 QOUR3205283
ダウンロード  QOUR3205283 Click to download

ファイルサイズ   110.18 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
部品情報 QOUR Miniature Circuit Breaker, 20A, 3P, 240V, 10kA, Ring Terminal

QOUR3205283 データシート (HTML) - Schneider Electric

QOUR3205283 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOUR3205283 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



同様の部品番号 - QOUR3205283

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QOUR320 SCHNEIDER-QOUR320 Datasheet
117Kb / 2P
   QOUQ Miniature Circuit Breaker, 20A, 3P, 240V, 10kA
QOUR3203100 SCHNEIDER-QOUR3203100 Datasheet
107Kb / 2P
   QOUQ Miniature Circuit Breaker, 20A, 3P, 240V, 10kA, Mounting Foot
More results


同様の説明 - QOUR3205283

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QOUR3305283 SCHNEIDER-QOUR3305283 Datasheet
116Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 30A, 3P, 240V, 10kA, Ring Terminal
QOUR3605283 SCHNEIDER-QOUR3605283 Datasheet
116Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 60A, 3P, 240V, 10kA, Ring Terminal
QOUR3155283 SCHNEIDER-QOUR3155283 Datasheet
115Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 15A, 3P, 240V, 10kA, Ring Terminal
QOUR3505283 SCHNEIDER-QOUR3505283 Datasheet
109Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 50A, 3P, 240V, 10kA, Ring Terminal
QOUR1205283 SCHNEIDER-QOUR1205283 Datasheet
90Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 20A, 1P, 120/240V, 10kA, Ring Terminal
QOUR2205283 SCHNEIDER-QOUR2205283 Datasheet
102Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 20A, 2P, 120/240V, 10kA, Ring Terminal
QOU3205283 SCHNEIDER-QOU3205283 Datasheet
115Kb / 2P
   QOU Miniature Circuit Breaker, 20A, 3P, 240V, 10kA, Ring Terminal
QOUR350 SCHNEIDER-QOUR350 Datasheet
117Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 50A, 3P, 240V, 10kA
QOUR340 SCHNEIDER-QOUR340 Datasheet
110Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 40A, 3P, 240V, 10kA
QOUR120 SCHNEIDER-QOUR120 Datasheet
89Kb / 2P
   QOUR Miniature Circuit Breaker, 20A, 1P, 120/240V, 10kA
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com