データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CCF-554K64FKE36 データシート (PDF) - Vishay Siliconix

CCF-554K64FKE36 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部品番号 CCF-554K64FKE36
ダウンロード  CCF-554K64FKE36 ダウンロード

ファイルサイズ   161.44 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Metal Film Resistors, Industrial, 1% Tolerance

CCF-554K64FKE36 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CCF-554K64FKE36 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部品番号 CCF-554K64FKE36
ダウンロード  CCF-554K64FKE36 Click to download

ファイルサイズ   161.44 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Metal Film Resistors, Industrial, 1% Tolerance

CCF-554K64FKE36 データシート (HTML) - Vishay Siliconix

CCF-554K64FKE36 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix CCF-554K64FKE36 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix



同様の部品番号 - CCF-554K64FKE36

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
CCF-2 VISHAY-CCF-2 Datasheet
272Kb / 3P
   Metal Film Resistors, Industrial Power, Flameproof
Revision 02-Feb-06
More results


同様の説明 - CCF-554K64FKE36

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
CCF55 VISHAY-CCF55_15 Datasheet
75Kb / 3P
   Metal Film Resistors, Industrial, ± 1 % Tolerance
CCF50 VISHAY-CCF50 Datasheet
99Kb / 2P
   Metal Film Resistors, Industrial, 1%, 5% Tolerance
Revision 19-Aug-04
CCF50 VISHAY-CCF50_15 Datasheet
124Kb / 3P
   Metal Film Resistors, Industrial, ± 1 % and ± 5 % Tolerance
Revision: 15-Nov-12
logo
Vaishali Semiconductor
CCF07 VAISH-CCF07 Datasheet
233Kb / 3P
   Metal Film Resistors, Industrial, 짹 2 % and 짹 5 % Tolerance
logo
Bourns Electronic Solut...
CM201212-22NKL BOURNS-CM201212-22NKL Datasheet
167Kb / 5P
   Metal Film Resistors, Industrial, Precision
CMF65221K00FKEB BOURNS-CMF65221K00FKEB Datasheet
167Kb / 5P
   Metal Film Resistors, Industrial, Precision
logo
Vishay Siliconix
FP000520K0J9500LB VISHAY-FP000520K0J9500LB Datasheet
241Kb / 5P
   Metal Film Resistors, Industrial, Flameproof
Revision: 01-Feb-13
CMF55301R00FKRE70 VISHAY-CMF55301R00FKRE70 Datasheet
167Kb / 5P
   Metal Film Resistors, Industrial, Precision
Revision: 09-Sep-13
CMF20120R00JNR6 VISHAY-CMF20120R00JNR6 Datasheet
172Kb / 5P
   Metal Film Resistors, Industrial, Precision
Revision: 02-May-13
CMFINDUSTRIAL VISHAY-CMFINDUSTRIAL Datasheet
159Kb / 5P
   Metal Film Resistors, Industrial, Precision
Revision: 24-Apr-14
More results




Vishay Siliconix について


Vishay Siliconixは、パッシブ電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。
Vishay Siliconixは、パワーMOSFET、IGBT、およびその他のパワー半導体の設計、製造、およびマーケティングを専門としています。
同社は1962年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置いています。
Vishay Siliconixは、再生可能エネルギーシステム、産業機器、コンピューティングと通信、自動車電子機器など、さまざまなアプリケーション向けの電源ソリューションを提供しています。
同社の製品は、高効率、低消費電力、高い信頼性のために設計されており、高度な製造プロセスを使用して最先端の施設で製造されています。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたVishay Siliconixは、ニーズを満たすために顧客に最良の電力管理ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com