データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74LVX374 データシート (PDF) - ON Semiconductor

74LVX374 Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 74LVX374
ダウンロード  74LVX374 ダウンロード

ファイルサイズ   101.13 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Outputs With 5V?뭈olerant Inputs

74LVX374 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
74LVX374 Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 74LVX374
ダウンロード  74LVX374 Click to download

ファイルサイズ   101.13 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Outputs With 5V?뭈olerant Inputs

74LVX374 データシート (HTML) - ON Semiconductor

74LVX374 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 74LVX374 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 74LVX374 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 74LVX374 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 74LVX374 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 74LVX374 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 74LVX374 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 74LVX374 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor

74LVX374 製品詳細

Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Outputs
With 5V−Tolerant Inputs
   
The MC74LVX374 is an advanced high speed CMOS octal D−type flip−flop with 3−state outputs. The inputs tolerate voltages up to 7.0 V, allowing the interface of 5.0 V systems to 3.0 V systems.
This 8−bit D−type flip−flop is controlled by a clock input and an output enable input. When the output enable input is high, the eight outputs are in a high impedance state.
   
Features
• High Speed: fmax = 160 MHz (Typ) at VCC = 3.3 V
• Low Power Dissipation: ICC = 4 μA (Max) at TA = 25°C
• Power Down Protection Provided on Inputs
• Balanced Propagation Delays
• Low Noise: VOLP = 0.8 V (Max)
• Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
• Latchup Performance Exceeds 300 mA
• ESD Performance:
        Human Body Model > 2000 V;
        Machine Model > 200 V
• Pb−Free Packages are Available*
   




同様の部品番号 - 74LVX374

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
74LVX374 FAIRCHILD-74LVX374 Datasheet
81Kb / 6P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 3-STATE Outputs
74LVX374 FAIRCHILD-74LVX374 Datasheet
93Kb / 7P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 3-STATE Outputs
logo
STMicroelectronics
74LVX374 STMICROELECTRONICS-74LVX374 Datasheet
301Kb / 13P
   LOW VOLTAGE CMOS OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP (3-STATE NON INV.) WITH 5V TOLERANT INPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74LVX374M FAIRCHILD-74LVX374M Datasheet
81Kb / 6P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 3-STATE Outputs
74LVX374M FAIRCHILD-74LVX374M Datasheet
93Kb / 7P
   Low Voltage Octal D-Type Flip-Flop with 3-STATE Outputs
More results


同様の説明 - 74LVX374

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC74LVX373 ONSEMI-MC74LVX373 Datasheet
101Kb / 8P
   Octal D-Type Latch with 3-State Outputs With 5V?뭈olerant Inputs
March, 2005 ??Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
74AC374 FAIRCHILD-74AC374 Datasheet
107Kb / 10P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-STATE Outputs
logo
NXP Semiconductors
HEF40374B PHILIPS-HEF40374B Datasheet
84Kb / 7P
   Octal D-type flip-flop with 3-state outputs
January 1995
logo
ON Semiconductor
MC74LVX374 ONSEMI-MC74LVX374_11 Datasheet
145Kb / 7P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Outputs
May, 2011 ??Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
74AC574 FAIRCHILD-74AC574 Datasheet
100Kb / 9P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-STATE Outputs
logo
ON Semiconductor
MC74LVX574 ONSEMI-MC74LVX574_14 Datasheet
117Kb / 7P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Outputs
August, 2014 ??Rev. 4
logo
Fairchild Semiconductor
74ABT574CMTCX FAIRCHILD-74ABT574CMTCX Datasheet
123Kb / 10P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-STATE Outputs
74VHC374 FAIRCHILD-74VHC374 Datasheet
209Kb / 9P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-STATE Outputs
74AC374 FAIRCHILD-74AC374_08 Datasheet
436Kb / 14P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-STATE Outputs
logo
ON Semiconductor
MC74LVX574 ONSEMI-MC74LVX574_11 Datasheet
144Kb / 7P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Outputs
May, 2011 ??Rev. 3
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com