データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC74VHC132DT データシート (PDF) - Motorola, Inc

MC74VHC132DT Datasheet PDF - Motorola, Inc
部品番号 MC74VHC132DT
ダウンロード  MC74VHC132DT ダウンロード

ファイルサイズ   152.4 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
部品情報 Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger

MC74VHC132DT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC74VHC132DT Datasheet PDF - Motorola, Inc

部品番号 MC74VHC132DT
ダウンロード  MC74VHC132DT Click to download

ファイルサイズ   152.4 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
部品情報 Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger

MC74VHC132DT データシート (HTML) - Motorola, Inc

MC74VHC132DT Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74VHC132DT Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74VHC132DT Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74VHC132DT Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74VHC132DT Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74VHC132DT Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc

MC74VHC132DT 製品詳細

The MC74VHC132 is an advanced high speed CMOS Schmitt NAND trigger fabricated with silicon gate CMOS technology. It achieves high speed operation similar to equivalent Bipolar Schottky TTL while maintaining CMOS low power dissipation.
   
• High Speed: tPD = 4.9ns (Typ) at VCC = 5V
• Low Power Dissipation: ICC = 2µA (Max) at TA = 25°C
• High Noise Immunity: VNIH = VNIL = 28% VCC
• Power Down Protection Provided on Inputs
• Balanced Propagation Delays
• Designed for 2V to 5.5V Operating Range
• Low Noise: VOLP = 0.8V (Max)
• Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
• Latchup Performance Exceeds 300mA
• ESD Performance: HBM > 2000V; Machine Model > 200V
• Chip Complexity: 72 FETs or 18 Equivalent Gates
   




同様の部品番号 - MC74VHC132DT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC74VHC132DTR2 ONSEMI-MC74VHC132DTR2 Datasheet
100Kb / 6P
   Quad 2?묲nput NAND Schmitt Trigger
December, 2005 ??Rev. 3
MC74VHC132DTR2G ONSEMI-MC74VHC132DTR2G Datasheet
95Kb / 7P
   Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
April, 2017 ??Rev. 7
More results


同様の説明 - MC74VHC132DT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
GD4093B ETC1-GD4093B Datasheet
180Kb / 2P
   QUAD 2 - INPUT NAND SCHMITT TRIGGER
logo
Texas Instruments
54F132 TI1-54F132 Datasheet
360Kb / 10P
[Old version datasheet]   Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT132A ONSEMI-MC74VHCT132A_14 Datasheet
97Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
October, 2014 ??Rev. 6
logo
NXP Semiconductors
74LVC132A PHILIPS-74LVC132A Datasheet
89Kb / 15P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
Rev. 01-15 December 2006
74LV132 PHILIPS-74LV132_15 Datasheet
115Kb / 17P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
Rev. 05-2 July 2009
logo
ON Semiconductor
MM74HC132 ONSEMI-MM74HC132 Datasheet
251Kb / 8P
   Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
February 2008 Rev. 1.3.0
logo
Nexperia B.V. All right...
74LV132 NEXPERIA-74LV132 Datasheet
251Kb / 14P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
Rev. 8 - 13 September 2021
74LVC132A NEXPERIA-74LVC132A Datasheet
244Kb / 14P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
Rev. 4 - 6 July 2020
logo
ON Semiconductor
MC74LVX132 ONSEMI-MC74LVX132 Datasheet
93Kb / 8P
   Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger
March, 2005 ??Rev. 2
logo
NXP Semiconductors
74F132 PHILIPS-74F132 Datasheet
71Kb / 8P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
1991 Jun 26
74AHC132 PHILIPS-74AHC132 Datasheet
106Kb / 16P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
1999 Sep 24
More results




Motorola, Inc について


Motorola、Inc。は、1928年に設立されたアメリカの多国籍電気通信会社でした。イリノイ州シャンバーグに本社を置き、携帯電話、通信機器、半導体の最大のプロバイダーの1つでした。その歴史を通じて、モトローラは、世界初の市販の携帯電話であるDynatac、および世界初の双方向のページャーであるThe PageBoyの開発など、通信の分野での革新で知られていました。

2011年、MotorolaはMotorola MobilityとMotorola Solutionsの2つの別個の企業に分かれました。 Motorola Mobilityは後に2012年にGoogleに買収され、現在はLenovoの子会社です。 Motorola Solutionsは、公安と商業および産業コミュニケーションソリューションに焦点を当てています。同社は、双方向ラジオ、モバイルコンピューティングデバイス、ネットワークインフラストラクチャ機器など、幅広い製品を提供しています。

Motorolaは携帯電話業界の先駆者の1人であり、革新と技術の進歩の豊かな歴史を持っています。同社の遺産は子会社を通じて継続され、その技術と製品は引き続き世界中で使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com