データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2291283-2 データシート (PDF) - TE Connectivity Ltd

2291283-2 Datasheet PDF - TE Connectivity Ltd
部品番号 2291283-2
ダウンロード  2291283-2 ダウンロード

ファイルサイズ   633.69 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  TEC [TE Connectivity Ltd]
ホームページ  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd
部品情報 0.5MM FPH BTB CONN. 30POS 4MM MATING HEIGHT

2291283-2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
2291283-2 Datasheet PDF - TE Connectivity Ltd

部品番号 2291283-2
ダウンロード  2291283-2 Click to download

ファイルサイズ   633.69 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  TEC [TE Connectivity Ltd]
ホームページ  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd
部品情報 0.5MM FPH BTB CONN. 30POS 4MM MATING HEIGHT

2291283-2 データシート (HTML) - TE Connectivity Ltd

2291283-2 Datasheet HTML 1Page - TE Connectivity Ltd 2291283-2 Datasheet HTML 2Page - TE Connectivity Ltd 2291283-2 Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd 2291283-2 Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd 2291283-2 Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd



同様の部品番号 - 2291283-2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TE Connectivity Ltd
2291283-2 TEC-2291283-2 Datasheet
1Mb / 1P
   0.5MM FINE PITCH HERMAPHRODITIC (FPH) BOARD-TOBOARD CONNECTORS
More results


同様の説明 - 2291283-2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TE Connectivity Ltd
1-1773721-3 TEC-1-1773721-3 Datasheet
1Mb / 1P
   0.5MM FINE PITCH HERMAPHRODITIC (FPH) BOARD-TOBOARD CONNECTORS
logo
Molex Electronics Ltd.
54363-0878 MOLEX5-54363-0878 Datasheet
376Kb / 4P
   0.5mm PITCH B/B CONN.
logo
Japan Aviation Electron...
IL-FPR-21S-HF-N1 JAE-IL-FPR-21S-HF-N1 Datasheet
118Kb / 1P
   CONN FPC BOTTOM 21POS 0.5MM R/A
KN06-KEY JAE-KN06-KEY Datasheet
70Kb / 3P
   CONN RECTANGULAR MIS-MATING PREV
logo
Tyco Electronics
6-316289-0 MACOM-6-316289-0 Datasheet
475Kb / 3P
   ON TAPING (EMBOSS) 0.5mm PITCH Fine Mate CONN.
logo
CONEC Elektronische Bau...
ATC30W08FGRCS5X CONEC-ATC30W08FGRCS5X Datasheet
276Kb / 1P
   FEMALE CONNECTOR 30pos.
logo
Tyco Electronics
1565359 MACOM-1565359 Datasheet
69Kb / 2P
   ON TAPING 0.5MM PITCH FINE MATE CONN. TAB ASSEMBLY
logo
CONEC Elektronische Bau...
ATC30W08MAE1S5X CONEC-ATC30W08MAE1S5X Datasheet
347Kb / 1P
   MALE CONNECTOR 30pos.
logo
Molex Electronics Ltd.
53261-0690 MOLEX-53261-0690 Datasheet
349Kb / 5P
   1.25 W-TO-B CONN. MATING CROSS SECTION
53261-0890 MOLEX11-53261-0890 Datasheet
349Kb / 5P
   1.25 W-TO-B CONN. 51021,53261 MATING CROSS SECTION
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com