データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1SMB5946BT3G データシート (PDF) - ON Semiconductor

1SMB5946BT3G Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 1SMB5946BT3G
ダウンロード  1SMB5946BT3G ダウンロード

ファイルサイズ   154.15 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 3 Watt Plastic Surface Mount Zener Voltage Regulators

1SMB5946BT3G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1SMB5946BT3G Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 1SMB5946BT3G
ダウンロード  1SMB5946BT3G Click to download

ファイルサイズ   154.15 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 3 Watt Plastic Surface Mount Zener Voltage Regulators

1SMB5946BT3G データシート (HTML) - ON Semiconductor

1SMB5946BT3G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 1SMB5946BT3G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 1SMB5946BT3G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 1SMB5946BT3G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 1SMB5946BT3G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 1SMB5946BT3G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 1SMB5946BT3G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor

1SMB5946BT3G 製品詳細

3 Watt Plastic Surface Mount Zener Voltage Regulators
This complete new line of 3 Watt Zener diodes offers the following advantages.

Features
•Zener Voltage Range − 3.3 V to 200 V
•ESD Rating of Class 3 (>16 kV) per Human Body Model
•Flat Handling Surface for Accurate Placement
•Package Design for Top Side or Bottom Circuit Board Mounting
•Pb−Free Packages are Available




同様の部品番号 - 1SMB5946BT3G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
1SMB5946BT3G ONSEMI-1SMB5946BT3G Datasheet
72Kb / 6P
   3 Watt Plastic Surface Mount Zener Voltage Regulators
July, 2006 ??Rev. 6
1SMB5946BT3G ONSEMI-1SMB5946BT3G Datasheet
168Kb / 6P
   3 Watt Plastic Surface Mount Zener Voltage Regulators
January, 2012 ??Rev. 8
1SMB5946BT3G ONSEMI-1SMB5946BT3G Datasheet
80Kb / 6P
   3 Watt Plastic Surface Mount Zener Voltage Regulators
April, 2016 ??Rev. 9
More results


同様の説明 - 1SMB5946BT3G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
1SMB5913BT3 ONSEMI-1SMB5913BT3 Datasheet
70Kb / 6P
   3 Watt Plastic Surface Mount Zener Voltage Regulators
September, 2004 ??Rev. 4
1SMB5956BT3G ONSEMI-1SMB5956BT3G Datasheet
168Kb / 6P
   3 Watt Plastic Surface Mount Zener Voltage Regulators
January, 2012 ??Rev. 8
1SMB5913BT3 ONSEMI-1SMB5913BT3_16 Datasheet
80Kb / 6P
   3 Watt Plastic Surface Mount Zener Voltage Regulators
April, 2016 ??Rev. 9
1SMB5913BT3 ONSEMI-1SMB5913BT3_06 Datasheet
72Kb / 6P
   3 Watt Plastic Surface Mount Zener Voltage Regulators
July, 2006 ??Rev. 6
SZ1SMB5936T3G ONSEMI-SZ1SMB5936T3G Datasheet
168Kb / 6P
   3 Watt Plastic Surface Mount Zener Voltage Regulators
January, 2012 ??Rev. 8
1SMA5913BT3 ONSEMI-1SMA5913BT3_07 Datasheet
68Kb / 5P
   1.5 Watt Plastic Surface Mount Zener Voltage Regulators
March, 2007 ??Rev. 6
1SMA5929 ONSEMI-1SMA5929 Datasheet
82Kb / 6P
   1.5 Watt Plastic Surface Mount Zener Voltage Regulators
April, 2004 ??Rev. 4
1SMA5913BT3 ONSEMI-1SMA5913BT3 Datasheet
77Kb / 5P
   1.5 Watt Plastic Surface Mount Zener Voltage Regulators
August, 2016 ??Rev. 10
logo
Cystech Electonics Corp...
ZMM55CXXSM CYSTEKEC-ZMM55CXXSM Datasheet
132Kb / 3P
   Surface Mount Zener Voltage Regulators
logo
SHIKUES Electronics
1SMB5913BG SKTECHNOLGY-1SMB5913BG Datasheet
364Kb / 4P
   Surface Mount Zener Voltage Regulators
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com