データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PS-551Q データシート (PDF) - Mallory Sonalert Products Inc

PS-551Q Datasheet PDF - Mallory Sonalert Products Inc
部品番号 PS-551Q
ダウンロード  PS-551Q ダウンロード

ファイルサイズ   109.84 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  MSPI [Mallory Sonalert Products Inc]
ホームページ  https://www.mspindy.com/default.aspx
Logo MSPI - Mallory Sonalert Products Inc
部品情報 Sound Pressure Level Min. (dB) 105 at 100cm at Rated Voltage

PS-551Q Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
PS-551Q Datasheet PDF - Mallory Sonalert Products Inc

部品番号 PS-551Q
ダウンロード  PS-551Q Click to download

ファイルサイズ   109.84 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  MSPI [Mallory Sonalert Products Inc]
ホームページ  https://www.mspindy.com/default.aspx
Logo MSPI - Mallory Sonalert Products Inc
部品情報 Sound Pressure Level Min. (dB) 105 at 100cm at Rated Voltage

PS-551Q データシート (HTML) - Mallory Sonalert Products Inc

PS-551Q Datasheet HTML 1Page - Mallory Sonalert Products Inc



同様の部品番号 - PS-551Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mallory Sonalert Produc...
PS-551D-220VQ MSPI-PS-551D-220VQ Datasheet
98Kb / 1P
   Oscillation Frequency (Hz) 2900 ± 500
PS-551DBQ MSPI-PS-551DBQ Datasheet
82Kb / 1P
   Oscillation Frequency (Hz) 2800 ± 500
PS-551DGQ MSPI-PS-551DGQ Datasheet
89Kb / 1P
   Oscillation Frequency (Hz) 2800 ± 500
PS-551DRQ MSPI-PS-551DRQ Datasheet
106Kb / 1P
   Oscillation Frequency (Hz) 2800 ± 500
PS-551DYQ MSPI-PS-551DYQ Datasheet
83Kb / 1P
   Oscillation Frequency (Hz) 2800 ± 500
More results


同様の説明 - PS-551Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mallory Sonalert Produc...
PS-531Q MSPI-PS-531Q Datasheet
117Kb / 1P
   Sound Pressure Level (dB/min) 105 at 100cm at Rated voltage
PS-521Q MSPI-PS-521Q Datasheet
209Kb / 1P
   Sound Pressure Level Min. (dB) 105 at 100cm at Rated Voltage
PS-723BQ MSPI-PS-723BQ Datasheet
94Kb / 1P
   Sound Pressure Level (dB/min) 105 at 100cm at Rated voltage
PS-983Q MSPI-PS-983Q Datasheet
101Kb / 1P
   Sound Pressure Level (dB/min) 105 at 100cm at Rated voltage
PS-520Q MSPI-PS-520Q Datasheet
209Kb / 1P
   Sound Pressure Level (dB/min) 105 at 100cm at Rated voltage
PS-523AQ MSPI-PS-523AQ Datasheet
209Kb / 1P
   Sound Pressure Level Min. (dB) 105 at 100cm at Rated Voltage
PS-522Q MSPI-PS-522Q Datasheet
210Kb / 1P
   Sound Pressure Level (dB/min) 105 at 100cm at Rated voltage
PS-552Q MSPI-PS-552Q Datasheet
110Kb / 1P
   Sound Pressure Level (dB/min) 105 at 100cm at Rated voltage
PT-3534FPQ MSPI-PT-3534FPQ Datasheet
95Kb / 1P
   Sound Pressure Level Min. (dB) 105 at 10cm at Rated Voltage
PT-3529FPQ MSPI-PT-3529FPQ Datasheet
86Kb / 1P
   Sound Pressure Level Min. (dB) 90 at 30cm at Rated Voltage
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com