データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CMA-18-8007 データシート (PDF) - Teledyne Technologies Incorporated

CMA-18-8007 Datasheet PDF - Teledyne Technologies Incorporated
部品番号 CMA-18-8007
ダウンロード  CMA-18-8007 ダウンロード
ファイルサイズ   892.31 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  TELEDYNE [Teledyne Technologies Incorporated]
ホームページ  http://www.teledynemicrowave.com
Logo TELEDYNE - Teledyne Technologies Incorporated
部品情報 Amplifier 8 GHz - 18 GHz

CMA-18-8007 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CMA-18-8007 Datasheet PDF - Teledyne Technologies Incorporated

部品番号 CMA-18-8007
ダウンロード  CMA-18-8007 Click to download

ファイルサイズ   892.31 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  TELEDYNE [Teledyne Technologies Incorporated]
ホームページ  http://www.teledynemicrowave.com
Logo TELEDYNE - Teledyne Technologies Incorporated
部品情報 Amplifier 8 GHz - 18 GHz

CMA-18-8007 データシート (HTML) - Teledyne Technologies Incorporated


CMA-18-8007 製品詳細

Amplifier 8 GHz - 18 GHz



This Amplifier offers exceptional performance over the band 8 GHz to 18 GHz with 18 dBm P1dB output power and 39 dB Gain.

Teledyne  Microwave  amplifiers  are  balanced  or  feedback designs  and  manufactured  with  the  latest  MIC  &  MMIC technology. The GaAs FET’s used in these amplifiers are well established proven devices from multiple sources.

Teledyne  Microwave  offers  a  complete  line  of  Narrow  and broadband Amplifiers covering the frequency range 500 MHz to  40  GHz.  These  products  are  available  in  either connectorized packages or as modules. For a complete list of these products and more, please visit our website.

Other  products  from  Teledyne  Microwave  include: Transceivers, Synthesizers, and YIG Products



 




同様の部品番号 - CMA-18-8007

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mini-Circuits
CMA-103 MINI-CMA-103 Datasheet
608Kb / 5P
Monolithic Amplifier
CMA-103+ MINI-CMA-103+ Datasheet
608Kb / 5P
Monolithic Amplifier
CMA-162LN MINI-CMA-162LN Datasheet
544Kb / 6P
Monolithic Amplifier
More results


同様の説明 - CMA-18-8007

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Teledyne Technologies I...
CPA-18-8004 TELEDYNE-CPA-18-8004 Datasheet
894Kb / 2P
Amplifier 8 GHz - 18 GHz
TPA-18-8003 TELEDYNE-TPA-18-8003 Datasheet
889Kb / 2P
Amplifier 8 GHz - 18 GHz
TPA-18-8005 TELEDYNE-TPA-18-8005 Datasheet
887Kb / 2P
Amplifier 8 GHz - 18 GHz
TPA-18-8006 TELEDYNE-TPA-18-8006 Datasheet
887Kb / 2P
Amplifier 8 GHz - 18 GHz
CPA-18-8003 TELEDYNE-CPA-18-8003 Datasheet
894Kb / 2P
Amplifier 8 GHz - 18 GHz
CPA-18-8007 TELEDYNE-CPA-18-8007 Datasheet
892Kb / 2P
Amplifier 8 GHz - 18 GHz
TMA-18-8007 TELEDYNE-TMA-18-8007 Datasheet
887Kb / 2P
Amplifier 8 GHz - 18 GHz
CPA-18-8006 TELEDYNE-CPA-18-8006 Datasheet
892Kb / 2P
Amplifier 8 GHz - 18 GHz
TPA-18-8007 TELEDYNE-TPA-18-8007 Datasheet
887Kb / 2P
Amplifier 8 GHz - 18 GHz
TPA-18-8004 TELEDYNE-TPA-18-8004 Datasheet
889Kb / 2P
Amplifier 8 GHz - 18 GHz
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com