データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CMA-26-1804 データシート (PDF) - Teledyne Technologies Incorporated

CMA-26-1804 Datasheet PDF - Teledyne Technologies Incorporated
部品番号 CMA-26-1804
ダウンロード  CMA-26-1804 ダウンロード

ファイルサイズ   892.22 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  TELEDYNE [Teledyne Technologies Incorporated]
ホームページ  http://www.teledynemicrowave.com
Logo TELEDYNE - Teledyne Technologies Incorporated
部品情報 Amplifier 18 GHz - 26 GHz

CMA-26-1804 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CMA-26-1804 Datasheet PDF - Teledyne Technologies Incorporated

部品番号 CMA-26-1804
ダウンロード  CMA-26-1804 Click to download

ファイルサイズ   892.22 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  TELEDYNE [Teledyne Technologies Incorporated]
ホームページ  http://www.teledynemicrowave.com
Logo TELEDYNE - Teledyne Technologies Incorporated
部品情報 Amplifier 18 GHz - 26 GHz

CMA-26-1804 データシート (HTML) - Teledyne Technologies Incorporated

CMA-26-1804 Datasheet HTML 1Page - Teledyne Technologies Incorporated CMA-26-1804 Datasheet HTML 2Page - Teledyne Technologies Incorporated

CMA-26-1804 製品詳細

Amplifier 18 GHz - 26 GHz

This Amplifier offers exceptional performance over the band 18 GHz to 26 GHz with 14 dBm P1dB output power and 21 dB Gain.
Teledyne Microwave amplifiers are balanced or feedback designs and manufactured with the latest MIC & MMIC technology. The GaAs FET’s used in these amplifiers are well established proven devices from multiple sources.

Teledyne Microwave offers a complete line of Narrow and broadband Amplifiers covering the frequency range 500 MHz to 40 GHz. These products are available in either connectorized packages or as modules. For a complete list of these products and more, please visit our website.
Other products from Teledyne Microwave include: Transceivers, Synthesizers, and YIG Products




同様の部品番号 - CMA-26-1804

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Teledyne Technologies I...
CMA-26-1806 TELEDYNE-CMA-26-1806 Datasheet
892Kb / 2P
   Amplifier 18 GHz - 26 GHz
CMA-26-1808 TELEDYNE-CMA-26-1808 Datasheet
889Kb / 2P
   Amplifier 18 GHz - 26 GHz
More results


同様の説明 - CMA-26-1804

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Teledyne Technologies I...
TMA-26-1804 TELEDYNE-TMA-26-1804 Datasheet
887Kb / 2P
   Amplifier 18 GHz - 26 GHz
CMA-26-1808 TELEDYNE-CMA-26-1808 Datasheet
889Kb / 2P
   Amplifier 18 GHz - 26 GHz
CMA-26-1806 TELEDYNE-CMA-26-1806 Datasheet
892Kb / 2P
   Amplifier 18 GHz - 26 GHz
CMT-26-1806 TELEDYNE-CMT-26-1806 Datasheet
889Kb / 2P
   Temperature Compensated Amplifier 18 GHz - 26 GHz
TMT-26-1804 TELEDYNE-TMT-26-1804 Datasheet
887Kb / 2P
   Temperature Compensated Amplifier 18 GHz - 26 GHz
CMT-26-1804 TELEDYNE-CMT-26-1804 Datasheet
892Kb / 2P
   Temperature Compensated Amplifier 18 GHz - 26 GHz
CMT-26-1808 TELEDYNE-CMT-26-1808 Datasheet
890Kb / 2P
   Temperature Compensated Amplifier 18 GHz - 26 GHz
CMA-40-2606 TELEDYNE-CMA-40-2606 Datasheet
892Kb / 2P
   Power Amplifier 26 GHz - 40 GHz
CMA-40-2608 TELEDYNE-CMA-40-2608 Datasheet
889Kb / 2P
   Power Amplifier 26 GHz - 40 GHz
CMA-40-2610 TELEDYNE-CMA-40-2610 Datasheet
890Kb / 2P
   Power Amplifier 26 GHz - 40 GHz
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com