データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CMA-26-1808 データシート (PDF) - Teledyne Technologies Incorporated

CMA-26-1808 Datasheet PDF - Teledyne Technologies Incorporated
部品番号 CMA-26-1808
ダウンロード  CMA-26-1808 ダウンロード

ファイルサイズ   889.85 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  TELEDYNE [Teledyne Technologies Incorporated]
ホームページ  http://www.teledynemicrowave.com
Logo TELEDYNE - Teledyne Technologies Incorporated
部品情報 Amplifier 18 GHz - 26 GHz

CMA-26-1808 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CMA-26-1808 Datasheet PDF - Teledyne Technologies Incorporated

部品番号 CMA-26-1808
ダウンロード  CMA-26-1808 Click to download

ファイルサイズ   889.85 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  TELEDYNE [Teledyne Technologies Incorporated]
ホームページ  http://www.teledynemicrowave.com
Logo TELEDYNE - Teledyne Technologies Incorporated
部品情報 Amplifier 18 GHz - 26 GHz

CMA-26-1808 データシート (HTML) - Teledyne Technologies Incorporated

CMA-26-1808 Datasheet HTML 1Page - Teledyne Technologies Incorporated CMA-26-1808 Datasheet HTML 2Page - Teledyne Technologies Incorporated

CMA-26-1808 製品詳細

Amplifier 18 GHz - 26 GHz



This Amplifier offers exceptional performance over the band 18 GHz to 26 GHz with 14 dBm P1dB output power and 42 dB Gain.

Teledyne  Microwave  amplifiers  are  balanced  or  feedback designs  and  manufactured  with  the  latest  MIC  &  MMIC technology. The GaAs FET’s used in these amplifiers are well established proven devices from multiple sources.

Teledyne  Microwave  offers  a  complete  line  of  Narrow  and broadband Amplifiers covering the frequency range 500 MHz to  40  GHz.  These  products  are  available  in  either connectorized packages or as modules. For a complete list of these products and more, please visit our website.



 



 




同様の部品番号 - CMA-26-1808

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Teledyne Technologies I...
CMA-26-1804 TELEDYNE-CMA-26-1804 Datasheet
892Kb / 2P
   Amplifier 18 GHz - 26 GHz
CMA-26-1806 TELEDYNE-CMA-26-1806 Datasheet
892Kb / 2P
   Amplifier 18 GHz - 26 GHz
More results


同様の説明 - CMA-26-1808

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Teledyne Technologies I...
TMA-26-1804 TELEDYNE-TMA-26-1804 Datasheet
887Kb / 2P
   Amplifier 18 GHz - 26 GHz
CMA-26-1804 TELEDYNE-CMA-26-1804 Datasheet
892Kb / 2P
   Amplifier 18 GHz - 26 GHz
CMA-26-1806 TELEDYNE-CMA-26-1806 Datasheet
892Kb / 2P
   Amplifier 18 GHz - 26 GHz
CMT-26-1806 TELEDYNE-CMT-26-1806 Datasheet
889Kb / 2P
   Temperature Compensated Amplifier 18 GHz - 26 GHz
TMT-26-1804 TELEDYNE-TMT-26-1804 Datasheet
887Kb / 2P
   Temperature Compensated Amplifier 18 GHz - 26 GHz
CMT-26-1804 TELEDYNE-CMT-26-1804 Datasheet
892Kb / 2P
   Temperature Compensated Amplifier 18 GHz - 26 GHz
CMT-26-1808 TELEDYNE-CMT-26-1808 Datasheet
890Kb / 2P
   Temperature Compensated Amplifier 18 GHz - 26 GHz
CMA-40-2606 TELEDYNE-CMA-40-2606 Datasheet
892Kb / 2P
   Power Amplifier 26 GHz - 40 GHz
CMA-40-2608 TELEDYNE-CMA-40-2608 Datasheet
889Kb / 2P
   Power Amplifier 26 GHz - 40 GHz
CMA-40-2610 TELEDYNE-CMA-40-2610 Datasheet
890Kb / 2P
   Power Amplifier 26 GHz - 40 GHz
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com