データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD034-TO-126 データシート (PDF) - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

BD034-TO-126 Datasheet PDF - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd
部品番号 BD034-TO-126
ダウンロード  BD034-TO-126 ダウンロード

ファイルサイズ   96.15 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd
部品情報 TRANSISTOR (PNP)

BD034-TO-126 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
BD034-TO-126 Datasheet PDF - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

部品番号 BD034-TO-126
ダウンロード  BD034-TO-126 Click to download

ファイルサイズ   96.15 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd
部品情報 TRANSISTOR (PNP)

BD034-TO-126 データシート (HTML) - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

BD034-TO-126 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd BD034-TO-126 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

BD034-TO-126 製品詳細

TRANSISTOR (PNP)

FEATURES
   Power dissipation
      PCM: 1.25 W (Tamb=25℃)
   Collector current
      ICM: -2.5 A
   Collector-base voltage
      V(BR)CBO: -110 V
   Operating and storage junction temperature range
      TJ, Tstg: -55℃ to +150℃




同様の部品番号 - BD034-TO-126

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BD034-T SECOS-BD034-T Datasheet
80Kb / 1P
   BD034
logo
Nanjing International G...
BD034-TU DGNJDZ-BD034-TU Datasheet
996Kb / 3P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
More results


同様の説明 - BD034-TO-126

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC856S JIANGSU-BC856S Datasheet
288Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT2907A JIANGSU-MMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT5401 JIANGSU-MMDT5401 Datasheet
4Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC857S JIANGSU-BC857S Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
UMT2N JIANGSU-UMT2N Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
EMB3 HTSEMI-EMB3 Datasheet
551Kb / 1P
   DIGITAL TRANSISTOR (PNP PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC857BV JIANGSU-BC857BV Datasheet
828Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
EMZ8 JIANGSU-EMZ8 Datasheet
4Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
2SA1873 JIANGSU-2SA1873 Datasheet
934Kb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT3906 JIANGSU-MMDT3906 Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com