データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ATS-6382711HM データシート (PDF) - Molex Electronics Ltd.

ATS-6382711HM Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
部品番号 ATS-6382711HM
ダウンロード  ATS-6382711HM ダウンロード

ファイルサイズ   574.9 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
部品情報 Hand Crimp Tool for Ring Tongue Terminal

ATS-6382711HM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
ATS-6382711HM Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

部品番号 ATS-6382711HM
ダウンロード  ATS-6382711HM Click to download

ファイルサイズ   574.9 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
部品情報 Hand Crimp Tool for Ring Tongue Terminal

ATS-6382711HM データシート (HTML) - Molex Electronics Ltd.

ATS-6382711HM Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. ATS-6382711HM Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. ATS-6382711HM Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. ATS-6382711HM Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd. ATS-6382711HM Datasheet HTML 5Page - Molex Electronics Ltd. ATS-6382711HM Datasheet HTML 6Page - Molex Electronics Ltd. ATS-6382711HM Datasheet HTML 7Page - Molex Electronics Ltd. ATS-6382711HM Datasheet HTML 8Page - Molex Electronics Ltd.

ATS-6382711HM 製品詳細

FEATURES
A full cycle ratcheting hand tool ensures complete crimps
Ergonomically designed soft handles
Precisely designed crimping profiles with simple contact positioning
Easy handling due to outstanding force ratio
Tool kits are easily installed into the Hand Crimp Tool or the 63816-0300 Power Crimp Head which is installed
into the 63816-0200 (110 V) or the 63816-0250 (220 V) Battery Powered Tool.
Many different Tool kits can be used with a single Battery Powered Tool.
This tool is IPC/WHMA-A-620 Class 2 as indicated, and RoHS compliant.




同様の部品番号 - ATS-6382711HM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
ATS-638271000 MOLEX-ATS-638271000 Datasheet
598Kb / 7P
   Hand Crimp Tool for IllumiMate 1.25mm Wire-to-Board Crimp Terminals
05-23-17
ATS-638271200 MOLEX-ATS-638271200 Datasheet
658Kb / 7P
   Hand Crimp Tool Quick Disconnect, Female Crimp Terminals
12-04-13
ATS-6382713HM MOLEX-ATS-6382713HM Datasheet
316Kb / 5P
   Hand Crimp Tool for Board-In Crimp Terminals
07-02-13
ATS-6382716HM MOLEX-ATS-6382716HM Datasheet
1Mb / 8P
   Tool Kit Super-Sabre Crimp Terminals
11-06-15
ATS-6382717HM MOLEX-ATS-6382717HM Datasheet
1Mb / 8P
   Tool Kit Super-Sabre Crimp Terminals
11-06-15
More results


同様の説明 - ATS-6382711HM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
0638271100 MOLEX11-0638271100 Datasheet
31Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for Ring Tongue Terminal
63823-2900 MOLEX11-63823-2900 Datasheet
32Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for Crimp Terminal
0638232900 MOLEX-0638232900 Datasheet
34Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for Crimp Terminal
11/02/2021
63823-6700 MOLEX11-63823-6700 Datasheet
39Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for Crimp Terminal
0638236700 MOLEX-0638236700 Datasheet
34Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for Crimp Terminal
11/02/2021
63811-2000 MOLEX-63811-2000 Datasheet
129Kb / 4P
   Hand Crimp Tool for Star Ring Terminal-Power Tap Connector
04-17-08
ATS-638253000 MOLEX-ATS-638253000 Datasheet
660Kb / 7P
   Hand Crimp Tool For IllumiMate??Crimp Terminal
05-07-12
0638253000 MOLEX11-0638253000 Datasheet
32Kb / 1P
   Hand Crimp Tool For IllumiMate Crimp Terminal
200218-9600 MOLEX-200218-9600 Datasheet
1Mb / 8P
   Hand Crimp Tool for L1NK300 Terminal
04-01-20
0638233500 MOLEX-0638233500 Datasheet
33Kb / 1P
   Hand Crimp Tool for 4.5 Diameter Ring Terminals
11/02/2021
More results




Molex Electronics Ltd. について


Molex Electronics Ltd.はKoch Industries、Inc。の子会社であり、電子および光ファイバー相互接続ソリューションのグローバルメーカーです。

同社は1938年に設立され、イリノイ州ライルに本社を置いています。

Molexは、コネクタ、ケーブルアセンブリ、スイッチ、その他のパッシブコンポーネントなど、幅広い相互接続製品を提供しています。

これらの製品は、自動車、データ通信、家電、産業機器、医療機器、通信など、さまざまな業界で使用されています。

Molexは、40か国以上の運営と施設を備えており、Interconnect Solutions市場でのイノベーションとテクノロジーのリーダーシップで知られています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com