データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1540601NBA500 データシート (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

1540601NBA500 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
部品番号 1540601NBA500
ダウンロード  1540601NBA500 ダウンロード

ファイルサイズ   1322.96 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
部品情報 WL-STCW SMT Phototransistor Chip Waterclear

1540601NBA500 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1540601NBA500 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 1540601NBA500
ダウンロード  1540601NBA500 Click to download

ファイルサイズ   1322.96 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
部品情報 WL-STCW SMT Phototransistor Chip Waterclear

1540601NBA500 データシート (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

1540601NBA500 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 1540601NBA500 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 1540601NBA500 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 1540601NBA500 Datasheet HTML 4Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 1540601NBA500 Datasheet HTML 5Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 1540601NBA500 Datasheet HTML 6Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 1540601NBA500 Datasheet HTML 7Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 1540601NBA500 Datasheet HTML 8Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

1540601NBA500 製品詳細

General Information:
Operating Temperature -40 up to +85 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 90 % RH
Storage Conditions (for single
parts) -40 up to +100 °C
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3




同様の部品番号 - 1540601NBA500

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
1540601NEA200 WURTH-1540601NEA200 Datasheet
1Mb / 9P
   WL-STCB SMT Phototransistor Chip Black
002.000
More results


同様の説明 - 1540601NBA500

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
1540801NBA300 WURTH-1540801NBA300 Datasheet
1Mb / 8P
   WL-STCW SMT Phototransistor Chip Waterclear
001.000
1541201NBA300 WURTH-1541201NBA300 Datasheet
1Mb / 8P
   WL-STCW SMT Phototransistor Chip Waterclear
001.000
1541411NBA210 WURTH-1541411NBA210 Datasheet
1Mb / 8P
   WL-STTW SMT Phototransistor Top Waterclear
001.000
1541141NAA570 WURTH-1541141NAA570 Datasheet
1Mb / 8P
   WL-STSW SMT Phototransistor Sideview Waterclear
001.000
15406085BA400A WURTH-15406085BA400A Datasheet
1Mb / 9P
   WL-SICW SMT Infrared Chip LED Waterclear
001.002
15412085A9000 WURTH-15412085A9000 Datasheet
1Mb / 8P
   WL-SICW SMT Infrared Chip LED Waterclear
001.000
15408085BA400 WURTH-15408085BA400 Datasheet
996Kb / 8P
   WL-SICW SMT Infrared Chip LED Waterclear
001.000
15412085BA400 WURTH-15412085BA400 Datasheet
997Kb / 8P
   WL-SICW SMT Infrared Chip LED Waterclear
001.000
15404094BA420 WURTH-15404094BA420 Datasheet
1Mb / 8P
   WL-SICW SMT Infrared Chip LED Waterclear
001.000
15408094BA400 WURTH-15408094BA400 Datasheet
996Kb / 8P
   WL-SICW SMT Infrared Chip LED Waterclear
001.000
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com