データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RNCH1206DKE4K75 データシート (PDF) - Stackpole Electronics, Inc.

RNCH1206DKE4K75 Datasheet PDF - Stackpole Electronics, Inc.
部品番号 RNCH1206DKE4K75
ダウンロード  RNCH1206DKE4K75 ダウンロード

ファイルサイズ   449.96 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  SEI [Stackpole Electronics, Inc.]
ホームページ  https://www.seielect.com/
Logo SEI - Stackpole Electronics, Inc.
部品情報 Moisture Resistant Precision Thin Film Chip Resistor

RNCH1206DKE4K75 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
RNCH1206DKE4K75 Datasheet PDF - Stackpole Electronics, Inc.

部品番号 RNCH1206DKE4K75
ダウンロード  RNCH1206DKE4K75 Click to download

ファイルサイズ   449.96 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  SEI [Stackpole Electronics, Inc.]
ホームページ  https://www.seielect.com/
Logo SEI - Stackpole Electronics, Inc.
部品情報 Moisture Resistant Precision Thin Film Chip Resistor

RNCH1206DKE4K75 データシート (HTML) - Stackpole Electronics, Inc.

RNCH1206DKE4K75 Datasheet HTML 1Page - Stackpole Electronics, Inc. RNCH1206DKE4K75 Datasheet HTML 2Page - Stackpole Electronics, Inc. RNCH1206DKE4K75 Datasheet HTML 3Page - Stackpole Electronics, Inc. RNCH1206DKE4K75 Datasheet HTML 4Page - Stackpole Electronics, Inc. RNCH1206DKE4K75 Datasheet HTML 5Page - Stackpole Electronics, Inc. RNCH1206DKE4K75 Datasheet HTML 6Page - Stackpole Electronics, Inc. RNCH1206DKE4K75 Datasheet HTML 7Page - Stackpole Electronics, Inc.

RNCH1206DKE4K75 製品詳細

Features:
• Special passivation for moisture sensitive applications
• Absolute TCR’s to 15 ppm/ºC
• Test proven immunity to humidity and moisture corrosion
• Absolute tolerances to 0.1%
• Ideal replacement for costly Tantalum Nitride resistors
• Qualified to AEC-Q200
• E196 values are not marked
• 100% RoHS compliant and lead free without exemption
• Halogen free
• REACH compliant
• For anti-sulfur version, refer to RNCS-AS specification




同様の部品番号 - RNCH1206DKE4K75

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
RNCH10R0BMB14 VISHAY-RNCH10R0BMB14 Datasheet
184Kb / 3P
   Metal Film Resistors, Military/Established Reliability, MIL-PRF-55182 Qualified, Type RNC, Characteristics J, H, K
Revision: 08-Jul-08
RNCH10R0BMBSL VISHAY-RNCH10R0BMBSL Datasheet
184Kb / 3P
   Metal Film Resistors, Military/Established Reliability, MIL-PRF-55182 Qualified, Type RNC, Characteristics J, H, K
Revision: 08-Jul-08
RNCH10R0BMR36 VISHAY-RNCH10R0BMR36 Datasheet
184Kb / 3P
   Metal Film Resistors, Military/Established Reliability, MIL-PRF-55182 Qualified, Type RNC, Characteristics J, H, K
Revision: 08-Jul-08
RNCH10R0BMR64 VISHAY-RNCH10R0BMR64 Datasheet
184Kb / 3P
   Metal Film Resistors, Military/Established Reliability, MIL-PRF-55182 Qualified, Type RNC, Characteristics J, H, K
Revision: 08-Jul-08
RNCH10R0BMRSL VISHAY-RNCH10R0BMRSL Datasheet
184Kb / 3P
   Metal Film Resistors, Military/Established Reliability, MIL-PRF-55182 Qualified, Type RNC, Characteristics J, H, K
Revision: 08-Jul-08
More results


同様の説明 - RNCH1206DKE4K75

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
MCT0603MD4701BP100 VISHAY-MCT0603MD4701BP100 Datasheet
167Kb / 9P
   Precision Thin Film Chip Resistor Superior Moisture Resistivity
Revision: 09-Apr-09
ACAS0606 VISHAY-ACAS0606 Datasheet
176Kb / 8P
   Precision Thin Film Chip Resistor Array Superior Moisture Resistivity
Revision: 06-Nov-09
ACAS0606AT VISHAY-ACAS0606AT_V01 Datasheet
134Kb / 9P
   Precision Thin Film Chip Resistor Array Superior Moisture Resistivity
01-Jan-2022
logo
Stackpole Electronics, ...
HDM SEI-HDM Datasheet
411Kb / 6P
   Moisture Resistant Carbon Film Resistor
10/22/2020
RNCF SEI-RNCF Datasheet
498Kb / 8P
   Precision Thin Film Chip Resistor
7/8/2022
logo
Riedon Powertron
CAR0805-10RB1 RIEDON-CAR0805-10RB1 Datasheet
145Kb / 3P
   Thin Film Precision Chip Resistor
CAR0402 RIEDON-CAR0402_13 Datasheet
168Kb / 2P
   Thin Film Precision Chip Resistor
logo
C&B ELECTRONICS (SHENZH...
PTFR RESI-PTFR Datasheet
4Mb / 14P
   Precision Thin Film Chip Resistor
logo
Vishay Siliconix
MCS0402AT VISHAY-MCS0402AT Datasheet
161Kb / 11P
   Professional Thin Film Chip Resistor Superior Moisture Resistivity
Revision: 07-Dec-09
logo
Bourns Electronic Solut...
CRT0603-CV-1003EAS BOURNS-CRT0603-CV-1003EAS Datasheet
397Kb / 4P
   Sulfur-Resistant Thin Film Precision Chip Resistors
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com