データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQPF8N25 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF8N25 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQPF8N25
ダウンロード  FQPF8N25 ダウンロード

ファイルサイズ   623.61 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 250V N-Channel MOSFET

FQPF8N25 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQPF8N25 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQPF8N25
ダウンロード  FQPF8N25 Click to download

ファイルサイズ   623.61 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 250V N-Channel MOSFET

FQPF8N25 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF8N25 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF8N25 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF8N25 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF8N25 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF8N25 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF8N25 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF8N25 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF8N25 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF8N25 製品詳細

General Description

These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology. This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switching DC/DC converters, switch mode power supply.



Features

• 5.5A, 250V, RDS(on)= 0.55Ω@VGS= 10 V

• Low gate charge ( typical 12 nC)

• Low Crss ( typical 11 pF)

• Fast switching

• 100% avalanche tested

• Improved dv/dt capability




同様の部品番号 - FQPF8N25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF8N60 ISC-FQPF8N60 Datasheet
162Kb / 2P
   N-Channel Mosfet Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF8N60C FAIRCHILD-FQPF8N60C Datasheet
927Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
FQPF8N60C KERSEMI-FQPF8N60C Datasheet
1Mb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF8N60C FAIRCHILD-FQPF8N60C Datasheet
829Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 7.5 A, 1.2 廓
FQPF8N60C FAIRCHILD-FQPF8N60C Datasheet
1Mb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results


同様の説明 - FQPF8N25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDB33N25 FAIRCHILD-FDB33N25 Datasheet
688Kb / 2P
   250V N-Channel MOSFET
FQB9N25C FAIRCHILD-FQB9N25C Datasheet
869Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
FQAF16N25 FAIRCHILD-FQAF16N25 Datasheet
715Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF27N25 FAIRCHILD-FQPF27N25 Datasheet
765Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRF654B FAIRCHILD-IRF654B Datasheet
867Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
IRFP244B FAIRCHILD-IRFP244B Datasheet
688Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW634B FAIRCHILD-IRFW634B Datasheet
649Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW644B FAIRCHILD-IRFW644B Datasheet
685Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRF614B FAIRCHILD-IRF614B Datasheet
855Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
FQB8N25 FAIRCHILD-FQB8N25 Datasheet
593Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com