データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

19333 データシート (PDF) - Alpha Wire

19333 Datasheet PDF - Alpha Wire
部品番号 19333
ダウンロード  19333 ダウンロード

ファイルサイズ   98.47 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
ホームページ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
部品情報 Customer Specification

19333 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
19333 Datasheet PDF - Alpha Wire

部品番号 19333
ダウンロード  19333 Click to download

ファイルサイズ   98.47 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
ホームページ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
部品情報 Customer Specification

19333 データシート (HTML) - Alpha Wire

19333 Datasheet HTML 1Page - Alpha Wire 19333 Datasheet HTML 2Page - Alpha Wire 19333 Datasheet HTML 3Page - Alpha Wire 19333 Datasheet HTML 4Page - Alpha Wire

19333 製品詳細

Construction
Diameters (In)
1) Component 1 3 X 1 COND
a) Conductor 16 (26/30) AWG BC 0.060
b) Insulation 0.032" Wall, Nom. EPDM Rubber 0.127
(1) Separator Paper Tape, 10% Overlap, Min.
(2) Color(s)
Cond Color Cond Color Cond Color
1 BLACK 2 WHITE 3 GREEN
2) Cable Assembly 3 Components Cabled
a) Twists: 4.8 Twists/foot (min)
3) Jacket
0.034" Wall, Nom.,Chlorinated
Polyethylene (CPE)
0.348+/- 0.012
a) Color(s) BLACK
b) Jacket Separator Tissue Tape, 25% Overlap, Min.
c) Print
ALPHA WIRE-* P/N 1933/3 3C 16 AWG (1.32mm2)
(UL) C(UL) TYPE SJOW 90C 300V FT2
CE ROHS
* = Factory Code
[Note: Product may have c(UL) or CSA markings depending upon plant of
manufacture.]




同様の部品番号 - 19333

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1933309 PHOENIX-1933309 Datasheet
142Kb / 4P
   PST 1,3/14-5,0
1933312 PHOENIX-1933312 Datasheet
142Kb / 4P
   PST 1,3/15-5,0
1933325 PHOENIX-1933325 Datasheet
142Kb / 4P
   PST 1,3/16-5,0
1933341 PHOENIX-1933341 Datasheet
87Kb / 3P
   MKDSN 2,5/ 4 BD:1-4
More results


同様の説明 - 19333

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Alpha Wire
5650B2008 ALPHAWIRE-5650B2008 Datasheet
107Kb / 4P
   Customer Specification
9159 ALPHAWIRE-9159 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
9848 ALPHAWIRE-9848 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-260-34 ALPHAWIRE-FIT-260-34 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-221-116 ALPHAWIRE-FIT-221-116 Datasheet
112Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-321V-34 ALPHAWIRE-FIT-321V-34 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
CAP-22 ALPHAWIRE-CAP-22 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
1604 ALPHAWIRE-1604_14 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-295-18 ALPHAWIRE-FIT-295-18 Datasheet
107Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-321-18 ALPHAWIRE-FIT-321-18 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-350-316 ALPHAWIRE-FIT-350-316 Datasheet
107Kb / 4P
   Customer Specification
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com