データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

745-104-520-201 データシート (PDF) - EDAC, All Rights Reserved.

745-104-520-201 Datasheet PDF - EDAC, All Rights Reserved.
部品番号 745-104-520-201
ダウンロード  745-104-520-201 ダウンロード
ファイルサイズ   112.09 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  EDAC [EDAC, All Rights Reserved.]
ホームページ  https://edac.net/
Logo EDAC - EDAC, All Rights Reserved.
部品情報 745 Series Pressfit Card Edge Connector | Black | 0.100" (2.54mm) | 0.200" (5.08mm) Row Spacing

745-104-520-201 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
745-104-520-201 Datasheet PDF - EDAC, All Rights Reserved.

部品番号 745-104-520-201
ダウンロード  745-104-520-201 Click to download

ファイルサイズ   112.09 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  EDAC [EDAC, All Rights Reserved.]
ホームページ  https://edac.net/
Logo EDAC - EDAC, All Rights Reserved.
部品情報 745 Series Pressfit Card Edge Connector | Black | 0.100" (2.54mm) | 0.200" (5.08mm) Row Spacing

745-104-520-201 データシート (HTML) - EDAC, All Rights Reserved.


745-104-520-201 製品詳細

Features

  • .100" (2.54mm) Contact spacing x .200" (5.08mm) row spacing
  • Accepts .062" (1.57mm) nominal thickness P.C. board
  • High profile insulator body, .645(16.38) with notched ends Option
  • Contact termination options include P.C. tail, and .025" (0.64mm) square wire wrap
  • Press-Fit compliant section for gas tight reliable connection in plated through holes eliminates soldering operations
  • Single or dual row configurations
  • Accepts between contact and In-Contact polarizing keys (Special features if requested)
  • Tools available for insulator and contact removal. Simple "Flat Rock" tooling is used for connector installation.
  • RoHS Compliant & UL Certified




同様の部品番号 - 745-104-520-201

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EDAC, All Rights Reserv...
745-104-520-206 EDAC-745-104-520-206 Datasheet
112Kb / 1P
745 Series Pressfit Card Edge Connector | Black | 0.100" (2.54mm) | 0.200" (5.08mm) Row Spacing
More results





リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com