データシートサーチシステム
  Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

322-044-500-254 データシート (PDF) - EDAC, All Rights Reserved.

322-044-500-254 Datasheet PDF - EDAC, All Rights Reserved.
部品番号 322-044-500-254
ダウンロード  322-044-500-254 Click to view

ファイルサイズ   115.78 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  EDAC [EDAC, All Rights Reserved.]
ホームページ  https://edac.net/
Logo EDAC - EDAC, All Rights Reserved.
部品情報 322 Series Card Edge Connector | Grey | 0.156" (3.96mm) Pitch | 0.200" (5.08mm) Row Spacing | 22/44 Pin with Card Guides | 0.473" (12.01mm) Insulator Height

322-044-500-254 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
322-044-500-254 Datasheet PDF - EDAC, All Rights Reserved.

部品番号 322-044-500-254
ダウンロード  322-044-500-254 Click to view

ファイルサイズ   115.78 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  EDAC [EDAC, All Rights Reserved.]
ホームページ  https://edac.net/
Logo EDAC - EDAC, All Rights Reserved.
部品情報 322 Series Card Edge Connector | Grey | 0.156" (3.96mm) Pitch | 0.200" (5.08mm) Row Spacing | 22/44 Pin with Card Guides | 0.473" (12.01mm) Insulator Height

322-044-500-254 データシート (HTML) - EDAC, All Rights Reserved.

322-044-500-254 Datasheet HTML 1Page - EDAC, All Rights Reserved. 322-044-500-254 Datasheet HTML 2Page - EDAC, All Rights Reserved. 322-044-500-254 Datasheet HTML 3Page - EDAC, All Rights Reserved.

322-044-500-254 製品詳細

Features

  • .156" (3.96mm) Contact Spacing x .200" (5.08mm) Row Spacing
  • Accepts .062" (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board
  • Low Profile Insulator Body, .473" (12.01mm) with Card Guides
  • Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Hole, Wire Wrap, 90 Degree and Extender Board Bends
  • Single or Dual Row onfigurations
  • Variety of Mounting Options
  • Accepts between Contact and In-Contact Polarizing Keys
  • RoHS Compliant



同様の部品番号 - 322-044-500-254

メーカー部品番号データシート部品情報
EDAC, All Rights Reserved.
EDAC, All Rights Reserv...
322-044-500-254 EDAC-322-044-500-254 Datasheet
204Kb / 2P
   322 Series Card Edge Connector | Grey | 0.156" (3.96mm) Pitch | 0.200" (5.08mm) Row Spacing | 22/44 Pin with Card Guides | 0.473" (12.01mm) Insulator Height
322-044-500-254 EDAC-322-044-500-254 Datasheet
223Kb / 2P
   Card Edge Connectors 0.156” (3.96mm) Pitch
More results




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com  |   allmanual.com