データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

25495 データシート (PDF) - Alpha Wire

25495 Datasheet PDF - Alpha Wire
部品番号 25495
ダウンロード  25495 ダウンロード

ファイルサイズ   93.41 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
ホームページ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
部品情報 Customer Specification

25495 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
25495 Datasheet PDF - Alpha Wire

部品番号 25495
ダウンロード  25495 Click to download

ファイルサイズ   93.41 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
ホームページ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
部品情報 Customer Specification

25495 データシート (HTML) - Alpha Wire

25495 Datasheet HTML 1Page - Alpha Wire 25495 Datasheet HTML 2Page - Alpha Wire 25495 Datasheet HTML 3Page - Alpha Wire 25495 Datasheet HTML 4Page - Alpha Wire

25495 製品詳細

Construction
Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207
Tel: 1-800-52 ALPHA (25742), Web: www.alphawire.com
Diameters (In)
1) Component 1 5 X 1 PAIR
a) Conductor 24 (7/32) AWG Tinned Copper 0.024
b) Insulation 0.010" Wall, Nom. PVC, Semi Rigid 0.044
(1) Color Code Alpha Wire Color Code B
Pair Color Pair Color Pair Color
1 WHITE-BLACK 3 WHITE-RED 5 WHITE-YELLOW
2 WHITE-BROWN 4 WHITE-ORANGE
c) Pair 2/Cond Cabled Together
(1) Twists: 9.6 Twists/foot (min)
2) Cable Assembly 5 Components Cabled
a) Twists: 4.4 Twists/foot (min)
b) Orientation:
Components to be arranged from
INSIDE LAYER to OUTSIDE LAYER
c) Core Wrap
Nonwoven Polyester Tape, 25%
Overlap, Min.
3) Shield: Alum/Mylar Tape, 25% Overlap, Min.
a) Foil Direction Foil Facing In
b) Drain Wire 24 (7/32) AWG Tinned Copper
4) Jacket
0.032" Wall, Nom.,Polyurethane
(TPU)
0.268 (0.284 Max.)
a) Color(s) Slate, Black, Yellow, Orange, Blue, Green, Red, Sand Beige, White
b) Ripcord 1 End 810 Denier Nylon
c) Print
ALPHA WIRE-* P/N 25495
XTRAGUARD(R) 2 RU AWM 20668 VW-1 --- LLXXXXXX CSA
AWM I/II A/B 90C 300 VOLTS FT1 CE
ROHS (SEQ FOOTAGE)
* = Factory Code




同様の部品番号 - 25495

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Allegro MicroSystems
2549 ALLEGRO-2549 Datasheet
137Kb / 8P
   PROTECTED QUAD POWER DRIVER
logo
Heyco.
2549 HEYCO-2549 Datasheet
132Kb / 1P
   Break-Away Bumpers
2549 HEYCO-2549 Datasheet
132Kb / 1P
   Break-Away Bumpers
logo
SUYIN USA, INC.
254900FS SUYIN-USA-254900FS Datasheet
262Kb / 1P
   2.54x2.54mm LOW PROFILE DUAL ROW SOCKET P.C.B. MOUNT STRAIGHT TYPE
logo
Alpha Wire
25491 ALPHAWIRE-25491 Datasheet
43Kb / 2P
   2 COND Cabled
More results


同様の説明 - 25495

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Alpha Wire
5650B2008 ALPHAWIRE-5650B2008 Datasheet
107Kb / 4P
   Customer Specification
9159 ALPHAWIRE-9159 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
9848 ALPHAWIRE-9848 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-260-34 ALPHAWIRE-FIT-260-34 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-221-116 ALPHAWIRE-FIT-221-116 Datasheet
112Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-321V-34 ALPHAWIRE-FIT-321V-34 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
CAP-22 ALPHAWIRE-CAP-22 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
1604 ALPHAWIRE-1604_14 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-295-18 ALPHAWIRE-FIT-295-18 Datasheet
107Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-321-18 ALPHAWIRE-FIT-321-18 Datasheet
106Kb / 4P
   Customer Specification
FIT-350-316 ALPHAWIRE-FIT-350-316 Datasheet
107Kb / 4P
   Customer Specification
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com