データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

82541200 データシート (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

82541200 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
部品番号 82541200
ダウンロード  82541200 ダウンロード

ファイルサイズ   503.4 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
部品情報 WE-VS SMT Varistor

82541200 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
82541200 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 82541200
ダウンロード  82541200 Click to download

ファイルサイズ   503.4 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
部品情報 WE-VS SMT Varistor

82541200 データシート (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

82541200 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 82541200 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 82541200 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 82541200 Datasheet HTML 4Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 82541200 Datasheet HTML 5Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 82541200 Datasheet HTML 6Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

82541200 製品詳細

General Properties:
It is recommended that the temperature of the component does not exceed +85°C under worst
case conditions
Operating Temperature -40 up to +85 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1




同様の部品番号 - 82541200

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
82541250 WURTH-82541250 Datasheet
165Kb / 5P
   HIGH SURGE 1206 SMD VARISTOR
More results


同様の説明 - 82541200

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
820572511 WURTH-820572511 Datasheet
1Mb / 7P
   WE-VD Disk Varistor
005.002
820412001 WURTH-820412001 Datasheet
1Mb / 7P
   WE-VD Disk Varistor
006.003
820574001 WURTH-820574001 Datasheet
1Mb / 7P
   WE-VD Disk Varistor
006.002
820571111 WURTH-820571111 Datasheet
1Mb / 7P
   WE-VD Disk Varistor
005.002
820571311 WURTH-820571311 Datasheet
1Mb / 7P
   WE-VD Disk Varistor
005.002
820576001 WURTH-820576001 Datasheet
1Mb / 7P
   WE-VD Disk Varistor
006.002
820551311 WURTH-820551311 Datasheet
1Mb / 7P
   WE-VD Disk Varistor
005.002
820512001 WURTH-820512001 Datasheet
1Mb / 7P
   WE-VD Disk Varistor
006.003
820571406 WURTH-820571406 Datasheet
1Mb / 7P
   WE-VD Disk Varistor
006.002
820443011E WURTH-820443011E Datasheet
1Mb / 7P
   WE-VD Disk Varistor
003.002
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com