データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DD10-110D12 データシート (PDF) - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd

DD10-110D12 Datasheet PDF - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd
部品番号 DD10-110D12
ダウンロード  DD10-110D12 ダウンロード

ファイルサイズ   1098.0 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  REICU [Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.reicu.com/en/index.php
Logo REICU - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd
部品情報 DC/DC CONVERTER

DD10-110D12 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
DD10-110D12 Datasheet PDF - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd

部品番号 DD10-110D12
ダウンロード  DD10-110D12 Click to download

ファイルサイズ   1098.0 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  REICU [Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.reicu.com/en/index.php
Logo REICU - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd
部品情報 DC/DC CONVERTER

DD10-110D12 データシート (HTML) - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd

DD10-110D12 Datasheet HTML 1Page - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd

DD10-110D12 製品詳細

Features
Efficiency up to 85%
1500VDC Isolation
Singl/Double output
Wide temperature -40℃ to 85℃
Wide input voltage range(2:1/4:1)
Continous short circuit protection
Low ripple and noise
Over load protection




同様の部品番号 - DD10-110D12

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semtech Corporation
DD1000 SEMTECH-DD1000 Datasheet
93Kb / 2P
   FAST RECOVERY HIGH VOLTAGE SILICON RECTIFIERS
logo
Diotec Semiconductor
DD1000 DIOTEC-DD1000 Datasheet
127Kb / 2P
   Fast Switching High Voltage Si-Rectifiers
DD1000 DIOTEC-DD1000 Datasheet
58Kb / 2P
   Fast Switching High Voltage Si-Rectifiers Schnelle Si-Hochspannungs-Gleichrichter
DD1000 DIOTEC-DD1000 Datasheet
133Kb / 2P
   Fast Recovery High Voltage Rectifier Diodes
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
DD1000 YFWDIODE-DD1000 Datasheet
351Kb / 2P
   Fast recovery high voltage diodes
More results


同様の説明 - DD10-110D12

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wall Industries,Inc.
JF48S12-1250 WALL-JF48S12-1250 Datasheet
766Kb / 15P
   DC/DC Converter
JFW24S15-1000 WALL-JFW24S15-1000 Datasheet
1Mb / 16P
   DC/DC Converter
logo
Power Mate Technology C...
DFEC40W P-DUKE-DFEC40W_14 Datasheet
325Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
DFEC60 P-DUKE-DFEC60_14 Datasheet
321Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
FKC08 P-DUKE-FKC08_14 Datasheet
582Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
UFEC15W P-DUKE-UFEC15W_14 Datasheet
521Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER
URED20W P-DUKE-URED20W_14 Datasheet
543Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER
SDH03W P-DUKE-SDH03W_14 Datasheet
436Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
SDS02 P-DUKE-SDS02_14 Datasheet
701Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER
FKC15W P-DUKE-FKC15W_14 Datasheet
315Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
LCD15W P-DUKE-LCD15W_14 Datasheet
442Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com