| データシートサーチシステム |
|
307-007-527-168 データシート (PDF) - EDAC, All Rights Reserved. |
307-007-527-168 Datasheet (PDF) |
|
ダウンロード データシート |
| 部品番号 | 307-007-527-168 |
| ダウンロード | 307-007-527-168 Click to download |
| ファイルサイズ | 126.47 Kbytes |
| ページ | 3 Pages |
| メーカー | EDAC [EDAC, All Rights Reserved.] |
| ホームページ | https://edac.net/ |
| Logo | |
| 部品情報 | 307 Series,Card Edge Connector | Green | 0.156" (3.96mm) Pitch | 0.200" (5.08mm) Row Spacing | 0.473" (12.01mm) Insulator Height |
307-007-527-168 データシート (HTML) - EDAC, All Rights Reserved. |
307-007-527-168 製品詳細 |
|
同様の部品番号 - 307-007-527-168 |
|
リンク URL |
| プライバシーポリシー |
| ALLDATASHEET.JP |
| ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | データシートへのリンク | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |