データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

7447629015 データシート (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7447629015 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
部品番号 7447629015
ダウンロード  7447629015 ダウンロード
ファイルサイズ   657.51 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
部品情報 WE-GFH High Frequency SMT Inductor

7447629015 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
7447629015 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 7447629015
ダウンロード  7447629015 Click to download

ファイルサイズ   657.51 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
部品情報 WE-GFH High Frequency SMT Inductor

7447629015 データシート (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


7447629015 製品詳細

General Properties:
It is recommended that the temperature of the component does not exceed +105°C under worst
case conditions
Ambient Temperature (referring
to IR) -40 up to +65 °C
Operating Temperature -40 up to +105 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % RH if not specified differently




同様の部品番号 - 7447629015

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447629010 WURTH-7447629010 Datasheet
413Kb / 5P
WE-GFH High Frequency SMD Inductor
More results


同様の説明 - 7447629015

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447629330 WURTH-7447629330 Datasheet
413Kb / 5P
WE-GFH High Frequency SMD Inductor
744764901 WURTH-744764901 Datasheet
878Kb / 5P
WE-GFH High Frequency SMD Inductor
7447629150 WURTH-7447629150 Datasheet
414Kb / 5P
WE-GFH High Frequency SMD Inductor
744764920 WURTH-744764920 Datasheet
896Kb / 5P
WE-GFH High Frequency SMD Inductor
7447669012 WURTH-7447669012 Datasheet
862Kb / 5P
WE-GFH High Frequency SMD Inductor
744766904 WURTH-744766904 Datasheet
861Kb / 5P
WE-GFH High Frequency SMD Inductor
744766906 WURTH-744766906 Datasheet
876Kb / 5P
WE-GFH High Frequency SMD Inductor
7447669147 WURTH-7447669147 Datasheet
879Kb / 5P
WE-GFH High Frequency SMD Inductor
7447669182 WURTH-7447669182 Datasheet
899Kb / 5P
WE-GFH High Frequency SMD Inductor
7447669218 WURTH-7447669218 Datasheet
896Kb / 5P
WE-GFH High Frequency SMD Inductor
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com