データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1113313 データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

1113313 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 1113313
ダウンロード  1113313 ダウンロード
ファイルサイズ   177.83 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 Patch cable - NBC-R4ACB/0,5-93B/R4ACB

1113313 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1113313 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 1113313
ダウンロード  1113313 Click to download

ファイルサイズ   177.83 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 Patch cable - NBC-R4ACB/0,5-93B/R4ACB

1113313 データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT


1113313 製品詳細

Patch cable, degree of protection: IP20, cable length: 0.5 m, number of positions: 4, 100 Mbps,
CAT5, cable outlet: bottom, PROFINET

Your advantages
• Compact angle
• Perfect for industrial applications
• PVC cable for flexible installations
• Worldwide approval with CE, UL, WEEE, and EAC
• Secure connection and disconnection with reliable locking clip protection
• Ideal EMC properties, thanks to 360° shielding
• Simultaneous power transmission with PoE++
• Resistant to shock and vibrations, thanks to robust molding
• High-speed data transmission with up to 100 Mbps (CAT5)




同様の部品番号 - 1113313

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
1113313 MACOM-1113313 Datasheet
5Mb / 85P
tyco electronics contents
More results


同様の説明 - 1113313

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1113314 PHOENIX-1113314 Datasheet
177Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACB/0,3-93B/R4ACB
1113276 PHOENIX-1113276 Datasheet
176Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACB/0,5-93K/R4ACB
1113317 PHOENIX-1113317 Datasheet
177Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACB/0,5-93B/OE
1113217 PHOENIX-1113217 Datasheet
177Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACB/5,0-93B/R4ACB
1113303 PHOENIX-1113303 Datasheet
177Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACB/2,0-93B/R4ACB
1113321 PHOENIX-1113321 Datasheet
177Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACS/0,5-93B/R4ACB
1113216 PHOENIX-1113216 Datasheet
177Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACB/10,0-93B/R4ACB
1113312 PHOENIX-1113312 Datasheet
177Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACB/1,0-93B/R4ACB
1393492 PHOENIX-1393492 Datasheet
173Kb / 3P
Patch cable - NBC-R4ACB/3,0-94B/R4ACB
1113315 PHOENIX-1113315 Datasheet
177Kb / 4P
Patch cable - NBC-R4ACB/2,0-93B/OE
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com