データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TP53A-H15H33T2-200.000MTR データシート (PDF) - Transko Electronics, Inc.

TP53A-H15H33T2-200.000MTR Datasheet PDF - Transko Electronics, Inc.
部品番号 TP53A-H15H33T2-200.000MTR
ダウンロード  TP53A-H15H33T2-200.000MTR ダウンロード

ファイルサイズ   417.87 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
ホームページ  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.
部品情報 MINIATURE CERAMIC SMD OSCILLATOR (5.0 x 3.2 x 1.3mm)

TP53A-H15H33T2-200.000MTR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TP53A-H15H33T2-200.000MTR Datasheet PDF - Transko Electronics, Inc.

部品番号 TP53A-H15H33T2-200.000MTR
ダウンロード  TP53A-H15H33T2-200.000MTR Click to download

ファイルサイズ   417.87 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
ホームページ  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.
部品情報 MINIATURE CERAMIC SMD OSCILLATOR (5.0 x 3.2 x 1.3mm)

TP53A-H15H33T2-200.000MTR データシート (HTML) - Transko Electronics, Inc.

TP53A-H15H33T2-200.000MTR Datasheet HTML 1Page - Transko Electronics, Inc. TP53A-H15H33T2-200.000MTR Datasheet HTML 2Page - Transko Electronics, Inc.

TP53A-H15H33T2-200.000MTR 製品詳細

FEATURES
• Available with output frequency from 10M~1.5GHz
• High reliability and low aging
• Available CMOS,LVDS, and LVPECL outputs
• 3.3V and 2.5V supply options

APPLICATIONS
• SONET
• Ethernet
• Storage Area Network
• Microprocessors / DSP / FPGA
• Broadband Access
• Industrial Controllers
• Fiber Channel




同様の部品番号 - TP53A-H15H33T2-200.000MTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transko Electronics, In...
TP53 TRANSKO-TP53 Datasheet
297Kb / 1P
   MINIATURE SMD PROGRAMMABLE OSCILLATOR (5.0 x 3.2 x 1.3mm)
Rev 0: 08-25-2021
logo
Shenzhen Tianyuan Semic...
TP5303 TPOWER-TP5303 Datasheet
557Kb / 6P
   PFM boost DCDC
logo
National Semiconductor ...
TP53130 NSC-TP53130 Datasheet
313Kb / 5P
   DTMF (TOUCH TONE) GENERATOR WITH BINARY DATA AND KEYPAD INTERFACE
logo
Supertex, Inc
TP5322 SUTEX-TP5322 Datasheet
306Kb / 2P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FET
TP5322 SUTEX-TP5322 Datasheet
516Kb / 2P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FETs
More results


同様の説明 - TP53A-H15H33T2-200.000MTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transko Electronics, In...
TISM5 TRANSKO-TISM5 Datasheet
319Kb / 1P
   CERAMIC LVDS MINIATURE SMD OSCILLATOR (5.0 x 3.2 x 1.3mm)
Rev 2: 03-27-2023
TPSM5 TRANSKO-TPSM5 Datasheet
416Kb / 1P
   CERAMIC LVPECL MINIATURE SMD OSCILLATOR (5.0 x 3.2 x 1.3mm)
Rev.2: Nov. 2014
TP53 TRANSKO-TP53 Datasheet
297Kb / 1P
   MINIATURE SMD PROGRAMMABLE OSCILLATOR (5.0 x 3.2 x 1.3mm)
Rev 0: 08-25-2021
TSM53 TRANSKO-TSM53 Datasheet
416Kb / 1P
   MINIATURE SMD HCMOS/TTL OSCILLATOR (5.0 x 3.2 x 1.3mm)
Rev.2: May 2015
TSMV5 TRANSKO-TSMV5 Datasheet
390Kb / 1P
   ULTRA MINIATURE CERAMIC SMD VCXO (5.0 x 3.2 x 1.3mm)
Rev. 2: May 2015
TVP5 TRANSKO-TVP5 Datasheet
433Kb / 2P
   LVPECL MINIATURE SMD VCXO (5.0 x 3.2 x 1.3mm)
Rev. 2: Jun. 2015
YHC53 TRANSKO-YHC53 Datasheet
119Kb / 1P
   ULTRA MINIATURE SMD HCSL OUTPUT OSCILLATOR (5.0 x 3.2 x 1.3mm)
Rev. 0: Apr. 2019 Rev. 1: Jul. 2014
TCP53 TRANSKO-TCP53 Datasheet
501Kb / 2P
   ULTRA MINIATURE SPREAD SPECTRUM SMD OSCILLATOR (5.0 x 3.2 x 1.3mm)
Rev.3: Feb. 2015
TVI5 TRANSKO-TVI5 Datasheet
433Kb / 2P
   LVDS MINIATURE SMD VCXO (5.0 x 3.2 x 1.3mm)
Rev. 2: Jun. 2015
TGM5 TRANSKO-TGM5 Datasheet
583Kb / 2P
   CERAMIC SMD LVDS/LVPECL OUTPUT OSCILLATOR (5.0 x 3.2 x 1.3mm)
Rev.0: Jan. 2016
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com