データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MHW2821-1 データシート (PDF) - NXP Semiconductors

MHW2821-1 Datasheet PDF - NXP Semiconductors
部品番号 MHW2821-1
ダウンロード  MHW2821-1 ダウンロード
ファイルサイズ   204.12 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
部品情報 UHF Silicon FET Power Amplifiers

MHW2821-1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MHW2821-1 Datasheet PDF - NXP Semiconductors

部品番号 MHW2821-1
ダウンロード  MHW2821-1 Click to download

ファイルサイズ   204.12 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
部品情報 UHF Silicon FET Power Amplifiers

MHW2821-1 データシート (HTML) - NXP Semiconductors


MHW2821-1 製品詳細

Designed for 12.5 V UHF power amplifier applications in industrial and
commercial FM equipment operating from 806 to 950 MHz.
• Specified 12.5 V Characteristics:
RF Input Power: 3250 mW (MHW2821–1)
3300 mW (MHW2821–2)
RF Output Power: 20 W (MHW2821–1)
18 W (MHW2821–2)
• LDMOS FET Technology
• Epoxy Glass Substrate Eliminates Possibility of Substrate Fracture
• 50 W Input/Output Impedance
• Guaranteed Stability and Ruggedness
• Cost Effective




同様の部品番号 - MHW2821-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MHW2821-1 MOTOROLA-MHW2821-1 Datasheet
75Kb / 6P
UHF Silicon FET Power Amplifier
More results


同様の説明 - MHW2821-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
2SK2975 MITSUBISHI-2SK2975 Datasheet
29Kb / 3P
RF POWER MOS FET(VHF/UHF power amplifiers)
2SK2974 MITSUBISHI-2SK2974 Datasheet
29Kb / 3P
RF POWER MOS FET(VHF/UHF power amplifiers)
logo
Motorola, Inc
MHW2707-1 MOTOROLA-MHW2707-1 Datasheet
94Kb / 4P
UHF Silicon FET Power Amplifier
MHW2821-1 MOTOROLA-MHW2821-1 Datasheet
75Kb / 6P
UHF Silicon FET Power Amplifier
MHW2707A1 MOTOROLA-MHW2707A1 Datasheet
60Kb / 4P
UHF Silicon FET Power Amplifier
MHW2727-3 MOTOROLA-MHW2727-3 Datasheet
61Kb / 4P
UHF Silicon FET Power Amplifier
MHW720A1 MOTOROLA-MHW720A1 Datasheet
89Kb / 4P
UHF Power Amplifiers
MHW807-1 MOTOROLA-MHW807-1 Datasheet
244Kb / 5P
UHF POWER AMPLIFIERS
logo
Hitachi Semiconductor
2SK3390 HITACHI-2SK3390 Datasheet
78Kb / 7P
Silicon N Channel MOS FET UHF Power Amplifier
logo
Renesas Technology Corp
2SK2596 RENESAS-2SK2596 Datasheet
61Kb / 5P
Silicon N-Channel MOS FET UHF Power Amplifier
More results




NXP Semiconductors について


NXP Semiconductorsは、自動車、産業、通信、消費者市場など、さまざまなアプリケーション向けの幅広い半導体および統合サーキットを設計、開発、製造する公開された多国籍企業です。

同社は2006年に設立され、オランダのアインドホーフェンに本社を置いています。

NXPは、マイクロコントローラー、マイクロプロセッサ、セキュア認証IC、電源管理ICS、RFおよびマイクロ波コンポーネント、センサーソリューションなど、製品の幅広いポートフォリオを提供します。

同社の製品は、エネルギー効率が高く、安全で、信頼性が高いように設計されており、自動車システム、産業用自動化と制御、スマートホームと建物、接続されたデバイスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。

NXPはイノベーションと顧客満足度に専念しており、ニーズを満たすために顧客に最適な半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com