データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1408953 データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

1408953 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 1408953
ダウンロード  1408953 ダウンロード

ファイルサイズ   339.19 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 Network cable - NBC-R4AC/10,0-94B/R4AC

1408953 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1408953 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 1408953
ダウンロード  1408953 Click to download

ファイルサイズ   339.19 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 Network cable - NBC-R4AC/10,0-94B/R4AC

1408953 データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT

1408953 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1408953 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1408953 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1408953 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1408953 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1408953 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1408953 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1408953 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT

1408953 製品詳細

Assembled Ethernet cable, shielded, 4-pair, 26 AWG stranded (7-wire), RAL 5021 (water blue),
RJ45 plug/IP20 to RJ45 plug/IP20, line, length: 10 m

Your advantages
• Compact angle
• Perfect for industrial applications
• PVC cable for flexible installations
• Worldwide approval with CE, UL, WEEE, and EAC
• Secure connection and disconnection with reliable locking clip protection
• Ideal EMC properties, thanks to 360° shielding
• Simultaneous power transmission with PoE++
• Resistant to shock and vibrations, thanks to robust molding
• High-speed data transmission with up to 1 Gbps (CAT5)




同様の部品番号 - 1408953

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1408950 PHOENIX-1408950 Datasheet
383Kb / 10P
   NBC-R4AC/1,0-94B/R4AC - Network cable
1408951 PHOENIX-1408951 Datasheet
397Kb / 10P
   NBC-R4AC/2,0-94B/R4AC - Network cable
1408952 PHOENIX-1408952 Datasheet
383Kb / 10P
   NBC-R4AC/5,0-94B/R4AC - Network cable
1408954 PHOENIX-1408954 Datasheet
400Kb / 10P
   NBC-R4MC/5,0-94B/R4MC - Network cable
1408955 PHOENIX-1408955 Datasheet
404Kb / 10P
   NBC-R4MC/1,0-94B/R4MC - Network cable
More results


同様の説明 - 1408953

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1408951 PHOENIX-1408951 Datasheet
397Kb / 10P
   NBC-R4AC/2,0-94B/R4AC - Network cable
1403934 PHOENIX-1403934 Datasheet
275Kb / 8P
   Network cable - NBC-R4AC/10,0-94Z/R4AC
Jan 11, 2023
1407446 PHOENIX-1407446 Datasheet
607Kb / 16P
   Network cable - NBC-FS/10,0-94B/R4AC SCO
1408936 PHOENIX-1408936 Datasheet
372Kb / 10P
   NBC-R4AC/10,0-93E/R4AC - Network cable
1407417 PHOENIX-1407417 Datasheet
611Kb / 17P
   NBC-MS/10,0-94B/R4AC SCO - Network cable
1408952 PHOENIX-1408952 Datasheet
383Kb / 10P
   NBC-R4AC/5,0-94B/R4AC - Network cable
1408950 PHOENIX-1408950 Datasheet
383Kb / 10P
   NBC-R4AC/1,0-94B/R4AC - Network cable
1409864 PHOENIX-1409864 Datasheet
168Kb / 11P
   Network cable - NBC-MS/10,0-94B/R4AC SCO US
09/11/2020
1412973 PHOENIX-1412973 Datasheet
160Kb / 3P
   Network cable - NBC-R4AC/10,0-UTP GY/R4AC
01/21/2022
1405856 PHOENIX-1405856 Datasheet
422Kb / 11P
   Network cable - NBC-M12MR-R4AC US/94B/...
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com