データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

322-044-527-254 データシート (PDF) - EDAC, All Rights Reserved.

322-044-527-254 Datasheet PDF - EDAC, All Rights Reserved.
部品番号 322-044-527-254
ダウンロード  322-044-527-254 ダウンロード

ファイルサイズ   223.21 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  EDAC [EDAC, All Rights Reserved.]
ホームページ  https://edac.net/
Logo EDAC - EDAC, All Rights Reserved.
部品情報 Card Edge Connectors 0.156” (3.96mm) Pitch

322-044-527-254 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
322-044-527-254 Datasheet PDF - EDAC, All Rights Reserved.

部品番号 322-044-527-254
ダウンロード  322-044-527-254 Click to download

ファイルサイズ   223.21 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  EDAC [EDAC, All Rights Reserved.]
ホームページ  https://edac.net/
Logo EDAC - EDAC, All Rights Reserved.
部品情報 Card Edge Connectors 0.156” (3.96mm) Pitch

322-044-527-254 データシート (HTML) - EDAC, All Rights Reserved.

322-044-527-254 Datasheet HTML 1Page - EDAC, All Rights Reserved. 322-044-527-254 Datasheet HTML 2Page - EDAC, All Rights Reserved.

322-044-527-254 製品詳細

Features:
• 0.156” (3.96mm) contact spacing x 0.200” (5.08mm) row spacing
• Accepts 0.062” (1.57mm) nominal thickness P.C. board
• Low profile insulator body, 0.473” (12.01mm) with card guides
• Contact termination options include P.C. tail, wire hole, wire wrap, 90 degree and extender board bends
• Single or dual row configurations
• Variety of mounting options
• Accepts between contact and in-contact polarizing keys
• RoHS Compliant




同様の部品番号 - 322-044-527-254

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EDAC, All Rights Reserv...
322-044-520-254 EDAC-322-044-520-254 Datasheet
116Kb / 3P
   322 Series Card Edge Connector | Grey | 0.156" (3.96mm) Pitch | 0.200" (5.08mm) Row Spacing | 22/44 Pin with Card Guides | 0.473" (12.01mm) Insulator Height
322-044-520-254 EDAC-322-044-520-254 Datasheet
204Kb / 2P
   322 Series Card Edge Connector | Grey | 0.156" (3.96mm) Pitch | 0.200" (5.08mm) Row Spacing | 22/44 Pin with Card Guides | 0.473" (12.01mm) Insulator Height
322-044-520-257 EDAC-322-044-520-257 Datasheet
116Kb / 3P
   322 Series Card Edge Connector | Grey | 0.156" (3.96mm) Pitch | 0.200" (5.08mm) Row Spacing | 22/44 Pin with Card Guides | 0.473" (12.01mm) Insulator Height
322-044-520-257 EDAC-322-044-520-257 Datasheet
204Kb / 2P
   322 Series Card Edge Connector | Grey | 0.156" (3.96mm) Pitch | 0.200" (5.08mm) Row Spacing | 22/44 Pin with Card Guides | 0.473" (12.01mm) Insulator Height
322-044-520-258 EDAC-322-044-520-258 Datasheet
106Kb / 3P
   322 Series Card Edge Connector | Grey | 0.156" (3.96mm) Pitch | 0.200" (5.08mm) Row Spacing | 22/44 Pin with Card Guides | 0.473" (12.01mm) Insulator Height
More results


同様の説明 - 322-044-527-254

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EDAC, All Rights Reserv...
307 EDAC-307 Datasheet
270Kb / 3P
   Card Edge Connectors 0.156” (3.96mm) Pitch
305 EDAC-305 Datasheet
278Kb / 3P
   Card Edge Connectors 0.156” (3.96mm) Pitch
346 EDAC-346 Datasheet
298Kb / 3P
   Card Edge Connectors 0.125” (3.175mm) Pitch
345 EDAC-345 Datasheet
300Kb / 3P
   Card Edge Connectors 0.100” (2.54mm) Pitch
logo
AVX Corporation
6325 AVX-6325 Datasheet
384Kb / 6P
   Card Edge Connectors
logo
CW Industries
CWR-170-10-0021 CWIND-CWR-170-10-0021 Datasheet
117Kb / 4P
   Card Edge Connectors
logo
Yamaichi Electronics Co...
PS42-44D-2016 YAMAICHI-PS42-44D-2016 Datasheet
224Kb / 5P
   Card Edge Connectors
logo
Hirose Electric
CR6-06S-3.96E HIROSE-CR6-06S-3.96E Datasheet
125Kb / 4P
   3.96mm Pitch Card Edge Connector
logo
Dubilier
DBC23.962T DUBILIER-DBC23.962T Datasheet
473Kb / 1P
   BOARD TO WIRE CONNECTORS 3.96mm PITCH
logo
List of Unclassifed Man...
VHR-7N ETC2-VHR-7N Datasheet
118Kb / 4P
   3.96mm pitch/Disconnectable Crimp style connectors
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com