データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CYBLE-343072-02 データシート (PDF) - Infineon Technologies AG

CYBLE-343072-02 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
部品番号 CYBLE-343072-02
ダウンロード  CYBLE-343072-02 ダウンロード
ファイルサイズ   868.66 Kbytes
ページ   58 Pages
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
部品情報 AIROC™ Bluetooth® LE module

CYBLE-343072-02 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CYBLE-343072-02 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

部品番号 CYBLE-343072-02
ダウンロード  CYBLE-343072-02 Click to download

ファイルサイズ   868.66 Kbytes
ページ   58 Pages
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
部品情報 AIROC™ Bluetooth® LE module

CYBLE-343072-02 データシート (HTML) - Infineon Technologies AG


CYBLE-343072-02 製品詳細

Module description
• Module size: 13.31 × 21.89 × 1.95 mm
• Bluetooth® 5.0 qualified smart ready module
- QDID: TBD
- Declaration ID: TBD
• Certified to FCC, ISED, MIC, and CE regulations
• Castelated solder pad connections for ease-of-use
• 512-KB on-module serial flash memory
• Up to 24 GPIOs
• Temperature range: –30 °C to +85 °C
• Cortex-M4 32-bit processor
• Maximum TX output power
- +12 dBm for Bluetooth® Low Energy
• Bluetooth® LE connection range of up to 250 meters at 12 dBm[1]
• RX receive sensitivity:
- Bluetooth® Low Energy: –94.5 dBm




同様の部品番号 - CYBLE-343072-02

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
CYBLE-343072-EVAL-M2B INFINEON-CYBLE-343072-EVAL-M2B Datasheet
3Mb / 4P
AIROC Bluetooth LE module evaluation kit
Rev. A 08 / 2022
More results


同様の説明 - CYBLE-343072-02

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
CYW20820 INFINEON-CYW20820 Datasheet
631Kb / 59P
AIROC™ Bluetooth® and Bluetooth® LE system on chip
Rev. G 2022-09-26
CYW20835 INFINEON-CYW20835 Datasheet
791Kb / 46P
AIROC™ Bluetooth® LE system on chip
Rev. B 2023-01-18
CYW20819 INFINEON-CYW20819 Datasheet
508Kb / 52P
AIROC™ Bluetooth® & Bluetooth® LE system-on-chip Ultra low power, Bluetooth® 5.2
Rev. G 2022-07-13
CYBLE-343072-EVAL-M2B INFINEON-CYBLE-343072-EVAL-M2B Datasheet
3Mb / 4P
AIROC Bluetooth LE module evaluation kit
Rev. A 08 / 2022
CYW920820M2EVB-01 INFINEON-CYW920820M2EVB-01 Datasheet
4Mb / 4P
AIROC CYW20820 Bluetooth and Bluetooth® LE system on chip evaluation kit
05 / 2022
logo
ESPRESSIF SYSTEMS (SHAN...
ESP32-WROOM-32E ESPRESSIF-ESP32-WROOM-32E Datasheet
1Mb / 33P
2.4 GHz WiFi Bluetooth® Bluetooth LE module
2023
logo
Infineon Technologies A...
CY8C63X6 INFINEON-CY8C63X6 Datasheet
2Mb / 108P
PSoC™ 63 MCU with Bluetooth® LE
Rev. R 2023-05-10
logo
Toshiba Semiconductor
TC35667FTG TOSHIBA-TC35667FTG Datasheet
755Kb / 26P
TC35667FTG Bluetooth® LE Single IC For Bluetooth® Smart
November 2014 Rev 1.x
logo
Renesas Technology Corp
DA16600MOD RENESAS-DA16600MOD Datasheet
965Kb / 28P
Ultra-Low Power Wi-Fi Bluetooth® LE Combo Module
04-Jan-2023
logo
Toshiba Semiconductor
TC35670FTG TOSHIBA-TC35670FTG Datasheet
425Kb / 16P
TC35670FTG Bluetooth™ LE NFC-Tag IC
November 2014
More results




Infineon Technologies AG について


Infineon Technologiesは、自動車、産業、通信システムなど、さまざまな業界に電力管理、セキュリティ、および制御ソリューションを提供することを専門とするグローバルな半導体メーカーです。
同社は1999年に設立され、ドイツのノイビバーグに本社を置いています。
Infineonは、マイクロコントローラー、パワー半導体、センサー、その他の統合回路を含む幅広い製品を提供しています。
同社は世界市場で強い存在感を抱いており、世界中のさまざまな国の運営と施設があります。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com