データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1424188 データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

1424188 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 1424188
ダウンロード  1424188 ダウンロード

ファイルサイズ   279.75 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/10,0 PR - FO patch cable

1424188 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1424188 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 1424188
ダウンロード  1424188 Click to download

ファイルサイズ   279.75 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/10,0 PR - FO patch cable

1424188 データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT

1424188 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1424188 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1424188 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1424188 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1424188 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1424188 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1424188 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1424188 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT

1424188 製品詳細

Assembled FO cable, PROFINET cable type B, 200/230 μm PCF fiber, SC-RJ/IP67 push-pull
metal housing on both sides, PVC outer sheath, halogen-free, ozone and UV-resistant, in
conduit, for fixed indoor installation, length: 10 m

Your advantages
• Reliable even in EMC-sensitive applications
• Fast data transmission for demanding applications
• Flexible installation, thanks to PVC outer sheath
• Including individual test report
• Universal installation cables for fixed installation indoors and outdoors (direct underground installation not permitted)
• Additional line protection thanks to protective tube
• 2.2 mm single-core wires made from extremely hard-wearing polyvinyl chloride (PVC)
• PROFINET type B for flexible use
• Robust cable for use in harsh environments




同様の部品番号 - 1424188

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1424189 PHOENIX-1424189 Datasheet
84Kb / 4P
   FO patch cable - FOC-SJ:A-ST:A-HB02/0,8
09/12/2020
More results


同様の説明 - 1424188

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1417723 PHOENIX-1417723 Datasheet
331Kb / 7P
   FOC-SJ:14-ST/.../.../... - FO patch cable
1426160 PHOENIX-1426160 Datasheet
96Kb / 5P
   FO patch cable - FOC-ST:A-SJ:C-HB02/13 PR
09/12/2020
1423846 PHOENIX-1423846 Datasheet
99Kb / 6P
   FO patch cable - FOC-ST:A-SJ:C-HB02/10 PR
09/12/2020
1426217 PHOENIX-1426217 Datasheet
91Kb / 6P
   FO patch cable - FOC-SJ:C-SJ:C-HB02/15 PR
09/12/2020
1424189 PHOENIX-1424189 Datasheet
84Kb / 4P
   FO patch cable - FOC-SJ:A-ST:A-HB02/0,8
09/12/2020
1405689 PHOENIX-1405689 Datasheet
313Kb / 9P
   FOC-LC:A-LC:A-GZ02/... - FO patch cable
1405701 PHOENIX-1405701 Datasheet
288Kb / 8P
   FOC-SC:A-SJ:A-GZ02/... - FO patch cable
1405699 PHOENIX-1405699 Datasheet
319Kb / 9P
   FOC-SC:A-SC:A-GZ03/... - FO patch cable
1405702 PHOENIX-1405702 Datasheet
286Kb / 8P
   FOC-SC:A-SJ:A-GZ03/... - FO patch cable
1405694 PHOENIX-1405694 Datasheet
275Kb / 8P
   FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/... - FO patch cable
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com