データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1622661 データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

1622661 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 1622661
ダウンロード  1622661 ダウンロード
ファイルサイズ   320.84 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 Photovoltaic connector - PV-CF-C-HSG

1622661 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1622661 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 1622661
ダウンロード  1622661 Click to download

ファイルサイズ   320.84 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 Photovoltaic connector - PV-CF-C-HSG

1622661 データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT


1622661 製品詳細

Photovoltaic connector, Range of articles: SUNCLIX, Photovoltaic connector, housing material:
PPE, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross section: 2.5 mm2, max.
conductor cross section: 6 mm2, rated voltage: 1500 V, rated current: 20 A, Connection method:
Crimp, Type of contact: Socket, min. cable diameter: 5.5 mm, max. cable diameter: 8 mm

Your advantages
• High-quality materials ensure a high degree of reliability and long-term stability
• Maximum system efficiency with proven, low-loss SUNCLIX contacts
• International approvals enable worldwide use




同様の部品番号 - 1622661

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1622662 PHOENIX-1622662 Datasheet
79Kb / 4P
Photovoltaic connector - PV-CM-C-HSG
09/12/2020
More results


同様の説明 - 1622661

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1621847 PHOENIX-1621847 Datasheet
72Kb / 2P
Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-6-500-BK
1623071 PHOENIX-1623071 Datasheet
58Kb / 2P
Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-2,5-170-BU-FE
1704925 PHOENIX-1704925 Datasheet
61Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-C2M-HSG
1704926 PHOENIX-1704926 Datasheet
55Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-C2F-HSG
1705995 PHOENIX-1705995 Datasheet
76Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-2,5-300-BU
1805135 PHOENIX-1805135 Datasheet
75Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU
1805151 PHOENIX-1805151 Datasheet
75Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-4-130-BU
1805177 PHOENIX-1805177 Datasheet
75Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-6-130-BU
1622662 PHOENIX-1622662 Datasheet
79Kb / 4P
Photovoltaic connector - PV-CM-C-HSG
09/12/2020
1806024 PHOENIX-1806024 Datasheet
77Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-6-350-BK
11/04/2018
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com