データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1408943 データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

1408943 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 1408943
ダウンロード  1408943 ダウンロード
ファイルサイズ   354.53 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 NBC-R4RC/5,0-93E/R4RC - Network cable

1408943 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1408943 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 1408943
ダウンロード  1408943 Click to download

ファイルサイズ   354.53 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 NBC-R4RC/5,0-93E/R4RC - Network cable

1408943 データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT


1408943 製品詳細

Assembled Ethernet cable, CAT5e, shielded, 2-pair, AWG 26 stranded (7-wire), RAL 5021
(water blue), RJ45 plug/IP67 push-pull metal housing on RJ45 plug/IP67 push-pull metal
housing, line, length 5 m

Your advantages
• Compact angle
• Perfect for industrial applications
• PVC cable for flexible installations
• Worldwide approval with CE, UL, WEEE, and EAC
• Secure connection and disconnection with reliable locking clip protection
• Ideal EMC properties, thanks to 360° shielding
• Simultaneous power transmission with PoE++
• Resistant to shock and vibrations, thanks to robust molding
• High-speed data transmission with up to 1 Gbps (CAT5)




同様の部品番号 - 1408943

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1408941 PHOENIX-1408941 Datasheet
384Kb / 10P
NBC-R4RC/1,0-93E/R4RC - Network cable
1408942 PHOENIX-1408942 Datasheet
384Kb / 10P
NBC-R4RC/2,0-93E/R4RC - Network cable
1408945 PHOENIX-1408945 Datasheet
384Kb / 10P
NBC-R4RC/10,0-93E/R4RC - Network cable
1408946 PHOENIX-1408946 Datasheet
384Kb / 10P
NBC-R4QC/5,0-93E/R4QC - Network cable
1408947 PHOENIX-1408947 Datasheet
384Kb / 10P
NBC-R4QC/1,0-93E/R4QC - Network cable
More results


同様の説明 - 1408943

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1411866 PHOENIX-1411866 Datasheet
496Kb / 15P
NBC-R4RC-R4RC-PN4/.../... - Network cable
1408959 PHOENIX-1408959 Datasheet
395Kb / 10P
NBC-R4RC/5,0-94B/R4RC - Network cable
1408972 PHOENIX-1408972 Datasheet
381Kb / 10P
NBC-R4RC/5,0-93B/R4RC - Network cable
1408942 PHOENIX-1408942 Datasheet
384Kb / 10P
NBC-R4RC/2,0-93E/R4RC - Network cable
1408945 PHOENIX-1408945 Datasheet
384Kb / 10P
NBC-R4RC/10,0-93E/R4RC - Network cable
1411836 PHOENIX-1411836 Datasheet
382Kb / 10P
NBC-R4RC-R4RC-IE4/.../... - Network cable
1411847 PHOENIX-1411847 Datasheet
460Kb / 13P
NBC-R4RC-R4RC-IE8/.../... - Network cable
1414323 PHOENIX-1414323 Datasheet
338Kb / 11P
NBC-R4RC-R4RC-IE8A/.../... - Network cable
1407370 PHOENIX-1407370 Datasheet
694Kb / 19P
NBC-MSD/ 5,0-93E/R4RC SCO - Network cable
1408941 PHOENIX-1408941 Datasheet
384Kb / 10P
NBC-R4RC/1,0-93E/R4RC - Network cable
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com