データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MGF0911A データシート (PDF) - Mitsubishi Electric Semiconductor

MGF0911A Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor
部品番号 MGF0911A
ダウンロード  MGF0911A ダウンロード

ファイルサイズ   23.0 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
ホームページ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
部品情報 L, S BAND POWER GaAs FET

MGF0911A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MGF0911A Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor

部品番号 MGF0911A
ダウンロード  MGF0911A Click to download

ファイルサイズ   23.0 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
ホームページ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
部品情報 L, S BAND POWER GaAs FET

MGF0911A データシート (HTML) - Mitsubishi Electric Semiconductor

MGF0911A Datasheet HTML 1Page - Mitsubishi Electric Semiconductor MGF0911A Datasheet HTML 2Page - Mitsubishi Electric Semiconductor MGF0911A Datasheet HTML 3Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

MGF0911A 製品詳細

DESCRIPTION
The MGF0911A, GaAs FET with an N-channel schottky gate, is designed for use in UHF band amplifiers.

FEATURES
• Class A operation
• High output power
    P1dB=41.0dBm(TYP.) @f=2.3GHz
• High power gain
    GLP=11.0dB(TYP.) @f=2.3GHz
• High power added efficiency
    P.A.E =40%(TYP.) @f=2.3GHz,P1dB
• Hermetically sealed metal-ceramic package with ceramic lid

APPLICATION
• For UHF Band power amplifiers




同様の部品番号 - MGF0911A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MGF0911A MITSUBISHI-MGF0911A Datasheet
36Kb / 4P
   L, S BAND POWER GaAs FET
MGF0911A MITSUBISHI-MGF0911A Datasheet
216Kb / 4P
   High-power GaAs FET (small signal gain stage)
MGF0911A MITSUBISHI-MGF0911A_1 Datasheet
36Kb / 4P
   L, S BAND POWER GaAs FET
MGF0911A MITSUBISHI-MGF0911A_11 Datasheet
216Kb / 4P
   High-power GaAs FET (small signal gain stage)
More results


同様の説明 - MGF0911A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MGF0904A MITSUBISHI-MGF0904A_1 Datasheet
372Kb / 4P
   L,S BAND POWER GaAs FET
MGF0907B MITSUBISHI-MGF0907B_1 Datasheet
455Kb / 4P
   L,S BAND POWER GaAs FET?
MGF0910A MITSUBISHI-MGF0910A_1 Datasheet
207Kb / 4P
   L, S BAND POWER GaAs FET
MGF0911A MITSUBISHI-MGF0911A_1 Datasheet
36Kb / 4P
   L, S BAND POWER GaAs FET
MGF0910A MITSUBISHI-MGF0910A Datasheet
26Kb / 3P
   L, S BAND POWER GaAs FET
MGF0906B MITSUBISHI-MGF0906B Datasheet
125Kb / 3P
   L,S BAND POWER GaAs FET?
MGF0904A MITSUBISHI-MGF0904A Datasheet
632Kb / 3P
   L,S BAND POWER GaAs FET?
MGF0907B MITSUBISHI-MGF0907B Datasheet
125Kb / 3P
   L,S BAND POWER GaAs FET?
MGF0905A MITSUBISHI-MGF0905A Datasheet
116Kb / 3P
   L,S BAND POWER GaAs FET?
MGF0905A MITSUBISHI-MGF0905A_1 Datasheet
316Kb / 4P
   L,S BAND POWER GaAs FET?
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com