データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

61796500 データシート (PDF) - Lapp.

61796500 Datasheet PDF - Lapp.
部品番号 61796500
ダウンロード  61796500 ダウンロード
ファイルサイズ   259.81 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  LAPP [Lapp.]
ホームページ  https://e.lapp.com/us/
Logo LAPP - Lapp.
部品情報 Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF

61796500 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
61796500 Datasheet PDF - Lapp.

部品番号 61796500
ダウンロード  61796500 Click to download

ファイルサイズ   259.81 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  LAPP [Lapp.]
ホームページ  https://e.lapp.com/us/
Logo LAPP - Lapp.
部品情報 Tube cable lugs KR/ KRT/ KRF

61796500 データシート (HTML) - Lapp.


61796500 製品詳細

Technical Features:
Application For stranded and multi-stranded Copper conductors (class 2, 5, and 6)
Cross section 50 up to 240mm²
Mounting hole Ø6 up to Ø16mm
Temperature range +90°C
Processing temperature 110°C, max. +140°C




同様の部品番号 - 61796500

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Belden Inc.
6179 BELDEN-6179 Datasheet
150Kb / 2P
Teck90 1000V, 4G C #3/06 Str BC, XLPE Ins M4, PVC Jkt, AIA Armor, Blk PVC Jkt, CSA HL SUN RES -40C
12-22-2023
logo
Tyco Electronics
61794 MACOM-61794 Datasheet
53Kb / 1P
RING
61794-1 MACOM-61794-1 Datasheet
53Kb / 1P
RING
61794-4 MACOM-61794-4 Datasheet
53Kb / 1P
RING
61794-6 MACOM-61794-6 Datasheet
53Kb / 1P
RING
More results


同様の説明 - 61796500

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
KR-1300SC ETC1-KR-1300SC Datasheet
287Kb / 1P
KR-1300SC
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KRT-11XS14N KODENSHI-KRT-11XS14N Datasheet
357Kb / 3P
Optical Monitoring Photodiode TO CAN for KRT-11XSx4N
logo
PHOENIX CONTACT
CRIMPFOX-LC-UR-2 PHOENIX-CRIMPFOX-LC-UR-2 Datasheet
51Kb / 2P
Crimp insert for tube lugs, 0.75 - 2.5 mm짼
CRIMPFOX-LC-UR-10 PHOENIX-CRIMPFOX-LC-UR-10 Datasheet
51Kb / 2P
Crimp insert for tube lugs, 4.0 - 10.0 mm짼
CRIMPFOX-RC-10 PHOENIX-CRIMPFOX-RC-10 Datasheet
55Kb / 2P
The CRIMPFOX?멢C 10 completes the range of crimping pliers for uninsulated cable lugs and insulated tube lugs
CRIMPFOX-RC-25 PHOENIX-CRIMPFOX-RC-25 Datasheet
54Kb / 2P
CRIMPFOX?멢C 10 and ...RCT 25-1 complete the range of crimping pliers for uninsulated cable lugs and insulated tube lugs
CRIMPFOX-RCI-6-M PHOENIX-CRIMPFOX-RCI-6-M Datasheet
44Kb / 2P
Crimping pliers for cable lugs and connectors
CRIMPFOX-RCT-70-1 PHOENIX-CRIMPFOX-RCT-70-1 Datasheet
48Kb / 3P
Crimping pliers, for uninsulated tube lugs, 10 - 70 mm짼, indent crimp
logo
Hubbell Incorporated.
PREMISE_HFCH3096BKS HUBBELL-PREMISE_HFCH3096BKS Datasheet
242Kb / 1P
Outdoor Loose Tube Cable
logo
Lapp.
63104010 LAPP-63104010 Datasheet
229Kb / 3P
Insulated cable lugs
14.08.2023
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com