データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC74VHC04 データシート (PDF) - ON Semiconductor

MC74VHC04 Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 MC74VHC04
ダウンロード  MC74VHC04 ダウンロード

ファイルサイズ   151.07 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Hex Inverter

MC74VHC04 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC74VHC04 Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 MC74VHC04
ダウンロード  MC74VHC04 Click to download

ファイルサイズ   151.07 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Hex Inverter

MC74VHC04 データシート (HTML) - ON Semiconductor

MC74VHC04 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74VHC04 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74VHC04 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74VHC04 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74VHC04 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74VHC04 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74VHC04 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor

MC74VHC04 製品詳細

Hex Inverter

The MC74VHC04 is an advanced high speed CMOS inverter fabricated with silicon gate CMOS technology. It achieves high speed operation similar to equivalent Bipolar Schottky TTL while maintaining CMOS low power dissipation.
The internal circuit is composed of three stages, including a buffer output which provides high noise immunity and stable output. The inputs tolerate voltages up to 7V, allowing the interface of 5V systems to 3V systems.

• High Speed: tPD = 3.8ns (Typ) at VCC = 5V
• Low Power Dissipation: ICC = 2μA (Max) at TA = 25°C
• High Noise Immunity: VNIH = VNIL = 28% VCC
• Power Down Protection Provided on Inputs
• Balanced Propagation Delays
• Designed for 2V to 5.5V Operating Range
• Low Noise: VOLP = 0.8V (Max)
• Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
• Latchup Performance Exceeds 300mA
• ESD Performance: HBM > 2000V; Machine Model > 200V
• Chip Complexity: 36 FETs or 9 Equivalent Gates
• These devices are available in Pb−free package(s). Specifications herein apply to both standard and Pb−free devices. Please see our website at www.onsemi.com for specific Pb−free orderable part numbers, or contact your local ON Semiconductor sales office or representative.




同様の部品番号 - MC74VHC04

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC74VHC04 MOTOROLA-MC74VHC04 Datasheet
135Kb / 5P
   Hex Inverter
logo
ON Semiconductor
MC74VHC04 ONSEMI-MC74VHC04 Datasheet
86Kb / 5P
   Hex Inverter
September, 2014 ??Rev. 6
MC74VHC04 ONSEMI-MC74VHC04 Datasheet
244Kb / 7P
   Hex Inverter
July, 2020 ??Rev. 7
logo
Motorola, Inc
MC74VHC04D MOTOROLA-MC74VHC04D Datasheet
135Kb / 5P
   Hex Inverter
logo
ON Semiconductor
MC74VHC04DR2G ONSEMI-MC74VHC04DR2G Datasheet
86Kb / 5P
   Hex Inverter
September, 2014 ??Rev. 6
More results


同様の説明 - MC74VHC04

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74LVC04A PHILIPS-74LVC04A Datasheet
87Kb / 10P
   Hex inverter
1997 Jun 30
logo
Texas Instruments
74AC11004 TI-74AC11004 Datasheet
75Kb / 5P
[Old version datasheet]   HEX INVERTER
REVISED APRIL 1996
logo
Fairchild Semiconductor
74AC04 FAIRCHILD-74AC04 Datasheet
104Kb / 8P
   Hex Inverter
74VHCT04A FAIRCHILD-74VHCT04A Datasheet
128Kb / 8P
   Hex Inverter
MM74HC04 FAIRCHILD-MM74HC04 Datasheet
77Kb / 6P
   Hex Inverter
MM74HCU04 FAIRCHILD-MM74HCU04 Datasheet
81Kb / 6P
   Hex Inverter
logo
NXP Semiconductors
74HC04 PHILIPS-74HC04 Datasheet
33Kb / 5P
   Hex inverter
2003 Jul 23
logo
STMicroelectronics
HCC4069UB STMICROELECTRONICS-HCC4069UB Datasheet
283Kb / 12P
   HEX INVERTER
logo
Motorola, Inc
74LS04 MOTOROLA-74LS04 Datasheet
34Kb / 2P
   HEX INVERTER
logo
NXP Semiconductors
74ALS04B PHILIPS-74ALS04B Datasheet
100Kb / 8P
   Hex inverter
1991 Feb 08
logo
STMicroelectronics
74AC04 STMICROELECTRONICS-74AC04_01 Datasheet
176Kb / 8P
   HEX INVERTER
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com