データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

24-___CWJSNH-___20C データシート (PDF) - Huber+Suhner, Inc.

24-___CWJSNH-___20C Datasheet PDF - Huber+Suhner, Inc.
部品番号 24-___CWJSNH-___20C
ダウンロード  24-___CWJSNH-___20C ダウンロード

ファイルサイズ   350.02 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  HUBERSUHNER [Huber+Suhner, Inc.]
ホームページ  https://www.hubersuhner.com
Logo HUBERSUHNER - Huber+Suhner, Inc.
部品情報 Breakout 24 x 2.0mm LSFH Ø 14.0mm Cca

24-___CWJSNH-___20C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
24-___CWJSNH-___20C Datasheet PDF - Huber+Suhner, Inc.

部品番号 24-___CWJSNH-___20C
ダウンロード  24-___CWJSNH-___20C Click to download

ファイルサイズ   350.02 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  HUBERSUHNER [Huber+Suhner, Inc.]
ホームページ  https://www.hubersuhner.com
Logo HUBERSUHNER - Huber+Suhner, Inc.
部品情報 Breakout 24 x 2.0mm LSFH Ø 14.0mm Cca

24-___CWJSNH-___20C データシート (HTML) - Huber+Suhner, Inc.

24-___CWJSNH-___20C Datasheet HTML 1Page - Huber+Suhner, Inc. 24-___CWJSNH-___20C Datasheet HTML 2Page - Huber+Suhner, Inc. 24-___CWJSNH-___20C Datasheet HTML 3Page - Huber+Suhner, Inc.

24-___CWJSNH-___20C 製品詳細

Properties
• Metal free indoor cable
• Each fiber strain relieved
• Ripcord for easy jacked
removal
• Low smoke, halogen free
and self-extinguishing




同様の部品番号 - 24-___CWJSNH-___20C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
CONEC Elektronische Bau...
24-000011 CONEC-24-000011 Datasheet
184Kb / 2P
   MicroTCA 48V / 60V Power Module Input Connector Filter Male with threaded insert, metal bracket and clip
18.04.07
24-000031 CONEC-24-000031 Datasheet
269Kb / 2P
   MicroTCA Dual Port 90° 48V/60V Power Module Input Connector Filter Male with threaded insert, metal bracket, snap, hex bolt
11.06.07
24-000041 CONEC-24-000041 Datasheet
269Kb / 2P
   MicroTCA Dual Port 90° 48V/60V Power Module Input Connector Filter Male with threaded insert, metal bracket, snap, hex bolt
03.07.07
24-000061 CONEC-24-000061 Datasheet
229Kb / 2P
   MicroTCA Single Port 90° 48V/60V Power Module Input Connector Filter Male with threaded insert, metal bracket, snap, hex bolt
12.06.07
24-000071 CONEC-24-000071 Datasheet
159Kb / 2P
   MicroTCA Single Port 90° 48V/60V Power Module Input Connector Filter Male with threaded insert, metal bracket and snap
13.06.07
More results


同様の説明 - 24-___CWJSNH-___20C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Huber+Suhner, Inc.
S_288-24____ZN_SNH-___30C HUBERSUHNER-S_288-24____ZN_SNH-___30C Datasheet
411Kb / 2P
   Optipack Breakout 12 x 3.0mm LSFH Ø 14.0mm Cca
12-___CWJSNH-___20C HUBERSUHNER-12-___CWJSNH-___20C Datasheet
306Kb / 2P
   Breakout 12 x 2.0mm LSFH Ø 12.0mm Cca
08-___CWJSNH-___20C HUBERSUHNER-08-___CWJSNH-___20C Datasheet
305Kb / 3P
   Breakout 8 x 2.0mm LSFH Ø 9.0mm Cca
48-12____ZN_SNH-___20C HUBERSUHNER-48-12____ZN_SNH-___20C Datasheet
297Kb / 2P
   Optipack Breakout 4 x 2.0mm LSFH Ø 6.6mm Cca
144-12____ZN_SNH-___20C HUBERSUHNER-144-12____ZN_SNH-___20C Datasheet
411Kb / 2P
   Optipack Breakout 12 x 2.0mm LSFH Ø 10.3mm Cca
24-___VJSNH-___14C HUBERSUHNER-24-___VJSNH-___14C Datasheet
351Kb / 3P
   Breakout 24 x 1.4mm LSFH Ø 10.6mm Cca
08-___VJSNH-__ HUBERSUHNER-08-___VJSNH-___20 Datasheet
277Kb / 3P
   Breakout 8 x 2.0mm LSFH Ø 9.0mm
16-___CWJSNH-__ HUBERSUHNER-16-___CWJSNH-___20 Datasheet
333Kb / 2P
   Breakout 16 x 2.0mm LSFH Ø 12.0mm
04-___CWJSNH-___20D HUBERSUHNER-04-___CWJSNH-___20D Datasheet
298Kb / 3P
   Breakout 4 x 2.0mm LSFH Ø 7.0mm Dca
96-12____ZN_SNH-___20B HUBERSUHNER-96-12____ZN_SNH-___20B Datasheet
351Kb / 2P
   Optipack Breakout 8 x 2.0mm LSFH Ø 9.6mm B2ca
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com