データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

22540097 データシート (PDF) - Huber+Suhner, Inc.

22540097 Datasheet PDF - Huber+Suhner, Inc.
部品番号 22540097
ダウンロード  22540097 ダウンロード

ファイルサイズ   1734.48 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  HUBERSUHNER [Huber+Suhner, Inc.]
ホームページ  https://www.hubersuhner.com
Logo HUBERSUHNER - Huber+Suhner, Inc.
部品情報 COAXIAL CONNECTOR, BNC, 50 Ohm, Straight cable plug (male)

22540097 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
22540097 Datasheet PDF - Huber+Suhner, Inc.

部品番号 22540097
ダウンロード  22540097 Click to download

ファイルサイズ   1734.48 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  HUBERSUHNER [Huber+Suhner, Inc.]
ホームページ  https://www.hubersuhner.com
Logo HUBERSUHNER - Huber+Suhner, Inc.
部品情報 COAXIAL CONNECTOR, BNC, 50 Ohm, Straight cable plug (male)

22540097 データシート (HTML) - Huber+Suhner, Inc.

22540097 Datasheet HTML 1Page - Huber+Suhner, Inc. 22540097 Datasheet HTML 2Page - Huber+Suhner, Inc.

22540097 製品詳細

Properties
• Useful for frequently
coupled and uncoupled
connections
• Available for 50 ohm and
75 ohm applications
• Applicable in frequencies
up to 4 GHz




同様の部品番号 - 22540097

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Huber+Suhner, Inc.
22540052 HUBERSUHNER-22540052 Datasheet
159Kb / 2P
   COAXIAL CONNECTOR, BNC, 50 Ohm, Straight cable plug (male)
22540071 HUBERSUHNER-22540071 Datasheet
1Mb / 2P
   COAXIAL CONNECTOR, BNC, 50 Ohm, Straight cable plug (male)
More results


同様の説明 - 22540097

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Huber+Suhner, Inc.
11_BNC-50-2-14133_N HUBERSUHNER-11_BNC-50-2-14133_N Datasheet
159Kb / 2P
   COAXIAL CONNECTOR, BNC, 50 Ohm, Straight cable plug (male)
11_BNC-50-3-50CER_N HUBERSUHNER-11_BNC-50-3-50CER_N Datasheet
1Mb / 2P
   COAXIAL CONNECTOR, BNC, 50 Ohm, Straight cable plug (male)
11_BNC-50-3-86133_N HUBERSUHNER-11_BNC-50-3-86133_N Datasheet
1Mb / 2P
   COAXIAL CONNECTOR, BNC, 50 Ohm, Straight cable plug (male)
11_BNC-50-4-3312-_N HUBERSUHNER-11_BNC-50-4-3312-_N Datasheet
1Mb / 2P
   COAXIAL CONNECTOR, BNC, 50 Ohm, Straight cable plug (male)
11_BNC-50-7-6133_N HUBERSUHNER-11_BNC-50-7-6133_N Datasheet
403Kb / 2P
   COAXIAL CONNECTOR, BNC, 50 Ohm, Straight cable plug (male)
11_BNC-50-2-20103_N HUBERSUHNER-11_BNC-50-2-20103_N Datasheet
281Kb / 2P
   COAXIAL CONNECTOR, BNC, 50 Ohm, Straight cable plug (male)
11_BNC-50-2-34133_N HUBERSUHNER-11_BNC-50-2-34133_N Datasheet
160Kb / 2P
   COAXIAL CONNECTOR, BNC, 50 Ohm, Straight cable plug (male)
11_BNC-50-3-4133_N HUBERSUHNER-11_BNC-50-3-4133_N Datasheet
159Kb / 2P
   COAXIAL CONNECTOR, BNC, 50 Ohm, Straight cable plug (male)
11_BNC-50-3-88133_N HUBERSUHNER-11_BNC-50-3-88133_N Datasheet
1Mb / 1P
   COAXIAL CONNECTOR, BNC, 50 Ohm, Straight cable plug (male)
11_BNC-50-4-29133_N HUBERSUHNER-11_BNC-50-4-29133_N Datasheet
1Mb / 2P
   COAXIAL CONNECTOR, BNC, 50 Ohm, Straight cable plug (male)
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com