データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1476838 データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

1476838 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 1476838
ダウンロード  1476838 ダウンロード
ファイルサイズ   313.42 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 SAC-4P- 5,0-PUR/P12FR SH - Sensor/actuator cable

1476838 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1476838 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 1476838
ダウンロード  1476838 Click to download

ファイルサイズ   313.42 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 SAC-4P- 5,0-PUR/P12FR SH - Sensor/actuator cable

1476838 データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT


1476838 製品詳細

Sensor/actuator cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded (Advanced
Shielding Technology), free cable end, on Socket angled M12 Push Pull, coding: A, cable length:
5 m

Your advantages
• Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
• Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference




同様の部品番号 - 1476838

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1476831 PHOENIX-1476831 Datasheet
2Mb / 9P
SAC-3P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476832 PHOENIX-1476832 Datasheet
1Mb / 9P
SAC-3P-P12MS/ 0,6-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476834 PHOENIX-1476834 Datasheet
2Mb / 9P
SAC-3P-P12MS/ 0,3-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476837 PHOENIX-1476837 Datasheet
313Kb / 7P
SAC-4P-10,0-PUR/P12FR SH - Sensor/actuator cable
1476839 PHOENIX-1476839 Datasheet
313Kb / 7P
SAC-4P- 3,0-PUR/P12FR SH - Sensor/actuator cable
More results


同様の説明 - 1476838

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1224166 PHOENIX-1224166 Datasheet
1Mb / 5P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR
01/13/2022
1521986 PHOENIX-1521986 Datasheet
162Kb / 13P
Sensor/actuator cable - SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FR SH
09/11/2020
1476875 PHOENIX-1476875 Datasheet
380Kb / 8P
SAC-4P-P12MS/ 0,3-PUR/P12FR SH - Sensor/actuator cable
1476786 PHOENIX-1476786 Datasheet
376Kb / 8P
SAC-3P- 1,5-PUR/P12FR SH - Sensor/actuator cable
1476846 PHOENIX-1476846 Datasheet
318Kb / 7P
SAC-4P-P12MR/ 5,0-PUR SH - Sensor/actuator cable
1476853 PHOENIX-1476853 Datasheet
318Kb / 7P
SAC-4P-P12MS/ 5,0-PUR SH - Sensor/actuator cable
1476885 PHOENIX-1476885 Datasheet
1Mb / 8P
SAC-5P- 5,0-PUR/P12FR SH - Sensor/actuator cable
1476839 PHOENIX-1476839 Datasheet
313Kb / 7P
SAC-4P- 3,0-PUR/P12FR SH - Sensor/actuator cable
1224179 PHOENIX-1224179 Datasheet
380Kb / 8P
SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR SH - Sensor/actuator cable
1476842 PHOENIX-1476842 Datasheet
313Kb / 7P
SAC-4P- 5,0-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com