データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1805119 データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

1805119 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 1805119
ダウンロード  1805119 ダウンロード

ファイルサイズ   278.45 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 MKKDS 3/ 9 - PCB terminal block

1805119 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1805119 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 1805119
ダウンロード  1805119 Click to download

ファイルサイズ   278.45 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 MKKDS 3/ 9 - PCB terminal block

1805119 データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT

1805119 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1805119 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1805119 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1805119 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1805119 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1805119 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1805119 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1805119 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1805119 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT

1805119 製品詳細

PCB terminal block, nominal current: 22 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 2.5
mm2, number of rows: 2, number of positions per row: 9, product range: MKKDS 3, pitch: 5 mm,
connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: L Slotted,
mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green, Pin layout:
Linear pinning, Solder pin [P]: 5 mm, number of solder pins per potential: 1, type of packaging:
packed in cardboard

Your advantages
• Well-known connection principle allows worldwide use
• Low temperature rise, thanks to maximum contact force
• Allows connection of two conductors
• Conductor connection on several levels enables higher contact density
• Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
• The latching on the side enables various numbers of positions to be combined




同様の部品番号 - 1805119

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1805135 PHOENIX-1805135 Datasheet
75Kb / 3P
   Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU
1805136 PHOENIX-1805136 Datasheet
62Kb / 4P
   Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 BK
1805148 PHOENIX-1805148 Datasheet
80Kb / 3P
   Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD
1805151 PHOENIX-1805151 Datasheet
75Kb / 3P
   Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-4-130-BU
1805164 PHOENIX-1805164 Datasheet
79Kb / 3P
   Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-4-130-RD
More results


同様の説明 - 1805119

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1703252 PHOENIX-1703252 Datasheet
232Kb / 8P
   MKKDS 3/10 - PCB terminal block
1751468 PHOENIX-1751468 Datasheet
134Kb / 6P
   PCB terminal block - MKKDS 1/ 9-3,5
1721236 PHOENIX-1721236 Datasheet
56Kb / 5P
   PCB terminal block - MKKDS 3/ 3 BU
1800049 PHOENIX-1800049 Datasheet
57Kb / 4P
   PCB terminal block - MKKDS 1/ 9-3,5 BK
1719028 PHOENIX-1719028 Datasheet
85Kb / 6P
   PCB terminal block - MKKDS 5/ 3-9,5
1871225 PHOENIX-1871225 Datasheet
56Kb / 4P
   PCB terminal block - MKKDS 3/ 2 ABGY
1906161 PHOENIX-1906161 Datasheet
56Kb / 5P
   PCB terminal block - MKKDS 3/ 2 BK
1706989 PHOENIX-1706989 Datasheet
58Kb / 4P
   PCB terminal block - MKKDS 3/20 ABGY
1907759 PHOENIX-1907759 Datasheet
71Kb / 5P
   PCB terminal block - MKKDS 3/ 5-5,08
1889987 PHOENIX-1889987 Datasheet
88Kb / 6P
   PCB terminal block - MKKDS 3/ 4-5,08
09/12/2020
1751400 PHOENIX-1751400 Datasheet
471Kb / 12P
   PCB terminal block - MKKDS 1/ 3-3,5
Dec 30, 2022
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com