データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1650124 データシート (PDF) - Turck, Inc.

1650124 Datasheet PDF - Turck, Inc.
部品番号 1650124
ダウンロード  1650124 ダウンロード
ファイルサイズ   1316.44 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  TURCK [Turck, Inc.]
ホームページ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
部品情報 Inductive SensorMonitoring Kit for Power Clamps

1650124 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1650124 Datasheet PDF - Turck, Inc.

部品番号 1650124
ダウンロード  1650124 Click to download

ファイルサイズ   1316.44 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  TURCK [Turck, Inc.]
ホームページ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
部品情報 Inductive SensorMonitoring Kit for Power Clamps

1650124 データシート (HTML) - Turck, Inc.


1650124 製品詳細

Features
■BDS power block with two connected sensors
and LEDs
■Robust rotatable connector 0°, 45° and 90°,
for optimal cable routing
■Plastic, Trogamid
■Resistant to magnetic fields (weld-resistant),
for DC and AC fields up to 100 mT
■2 x NO contact, PNP output
■DC 4-wire, 10…30 VDC
Functional principle
TURCK offers special monitoring kits, consisting
of two miniature sensors, as a convenient
solution for "Open/Closed" detection on
pneumatic power clamps. This product
line provides almost unlimited combination
possibilities, comprising four different power
blocks and over 40 different modular sensor
types.




同様の部品番号 - 1650124

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
165012 MACOM-165012 Datasheet
48Kb / 1P
RECTANGULAR TONGUE SLOTTED
logo
TE Connectivity Ltd
165012 TEC-165012 Datasheet
2Mb / 6P
PLASTI-GRIP Terminals & Splices
08/2013
logo
Tyco Electronics
165012-1 MACOM-165012-1 Datasheet
48Kb / 1P
RECTANGULAR TONGUE SLOTTED
logo
TE Connectivity Ltd
165012-1 TEC-165012-1 Datasheet
2Mb / 10P
Assorted Kits and Accessories
logo
Turck, Inc.
1650120 TURCK-1650120 Datasheet
242Kb / 2P
Inductive Sensor – Monitoring Kit for Power Clamps
11/07/2023
More results


同様の説明 - 1650124

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Keysight Technologies
N6841A KEYSIGHT-N6841A Datasheet
4Mb / 19P
N6841A RF Sensor for Signal Monitoring Networks
N6841ARF KEYSIGHT-N6841ARF Datasheet
4Mb / 19P
RF Sensor for Signal Monitoring Networks
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
NBN2-F581-100S6-E8-V1 PF-NBN2-F581-100S6-E8-V1 Datasheet
224Kb / 2P
Inductive power clamp sensor
NBN2-F583W-60S3-E8-V1 PF-NBN2-F583W-60S3-E8-V1 Datasheet
221Kb / 2P
Inductive power clamp sensor
NBN2-F58E-100S3-E8-V1 PF-NBN2-F58E-100S3-E8-V1 Datasheet
263Kb / 3P
Inductive power clamp sensor
NBN2-F58XXA3-100S18 PF-NBN2-F58XXA3-100S18 Datasheet
133Kb / 1P
Inductive power clamp sensor
NBN2-F58S-100S3-E8-V1 PF-NBN2-F58S-100S3-E8-V1 Datasheet
233Kb / 2P
Inductive power clamp sensor
NBN2-F581-160S6-E10-V1 PF-NBN2-F581-160S6-E10-V1 Datasheet
235Kb / 2P
Inductive power clamp sensor
logo
Advantech Co., Ltd.
BB-WSK-HAC-2 ADVANTECH-BB-WSK-HAC-2 Datasheet
411Kb / 2P
Wzzard??HVAC Monitoring Starter Kit
logo
STMicroelectronics
STEVAL-PROTEUS1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-PROTEUS1 Datasheet
1Mb / 10P
Industrial sensor evaluation kit for condition monitoring based on the 2.4 GHz STM32WB5MMG module
24-Jun-2022 Revision 1
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
NBN2-F581-100S6-E10-V1 PF-NBN2-F581-100S6-E10-V1 Datasheet
341Kb / 3P
Inductive power clamp sensor
2022-06-22
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com