データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

13516 データシート (PDF) - Turck, Inc.

13516 Datasheet PDF - Turck, Inc.
部品番号 13516
ダウンロード  13516 ダウンロード

ファイルサイズ   350.55 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  TURCK [Turck, Inc.]
ホームページ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
部品情報 Inductive Sensor

13516 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
13516 Datasheet PDF - Turck, Inc.

部品番号 13516
ダウンロード  13516 Click to download

ファイルサイズ   350.55 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  TURCK [Turck, Inc.]
ホームページ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
部品情報 Inductive Sensor

13516 データシート (HTML) - Turck, Inc.

13516 Datasheet HTML 1Page - Turck, Inc. 13516 Datasheet HTML 2Page - Turck, Inc. 13516 Datasheet HTML 3Page - Turck, Inc.

13516 製品詳細

Features
■Threaded barrel, M18 x 1
■Chrome-plated brass
■AC 2-wire, 20…250 VAC
■DC 2-wire, 10…300 VDC
■NO contact
■1/2" connector
Functional principle
Inductive sensors detect metal objects
contactless and wear-free. For this, they use a
high-frequency electromagnetic AC field that
interacts with the target. Inductive sensors
generate this field via an RLC circuit with a
ferrite coil.




同様の部品番号 - 13516

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Weidmuller
1351600000 WEIDMULLER-1351600000 Datasheet
546Kb / 5P
   VPU III R 48V/4KV AC/DC
logo
List of Unclassifed Man...
1351630 ETC2-1351630 Datasheet
92Kb / 2P
   Shielding and Bonding Cable.
logo
Weidmuller
1351630000 WEIDMULLER-1351630000 Datasheet
546Kb / 5P
   VPU III R 120V/6KV AC/DC
logo
List of Unclassifed Man...
1351635 ETC2-1351635 Datasheet
101Kb / 3P
   Beldens .050 pitch gray ribbon cable was designed for general purpose electronic interconnect applications
1351636 ETC2-1351636 Datasheet
101Kb / 3P
   Series 6, 18 AWG solid .040 bare copper-covered steel conductor, gas-injected foam polyethylene insulation
More results


同様の説明 - 13516

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
NBB8-18GM50-E2-Y278765 PF-NBB8-18GM50-E2-Y278765 Datasheet
165Kb / 1P
   Inductive sensor
NBN8-12GM50-E2-V1-Y323749 PF-NBN8-12GM50-E2-V1-Y323749 Datasheet
211Kb / 2P
   Inductive sensor
NBN40-U1-E0-M PF-NBN40-U1-E0-M Datasheet
298Kb / 2P
   Inductive sensor
NBN40-U1-E3-M PF-NBN40-U1-E3-M Datasheet
296Kb / 2P
   Inductive sensor
NJ8-18GK-SN-50M PF-NJ8-18GK-SN-50M Datasheet
210Kb / 2P
   Inductive sensor
NBB15-30GM50-E0-M-Y242746 PF-NBB15-30GM50-E0-M-Y242746 Datasheet
260Kb / 2P
   Inductive sensor
NCB2-12GM60-B3-V1 PF-NCB2-12GM60-B3-V1 Datasheet
259Kb / 2P
   Inductive sensor
NCB5-18GM60-B3B-V1 PF-NCB5-18GM60-B3B-V1 Datasheet
292Kb / 3P
   Inductive sensor
NMB6-F104M-E2-FE-200MM-V3 PF-NMB6-F104M-E2-FE-200MM-V3 Datasheet
226Kb / 2P
   Inductive sensor
NJ2-12GM40-E PF-NJ2-12GM40-E Datasheet
134Kb / 1P
   Inductive sensor
NBB2-F29-A2-5M PF-NBB2-F29-A2-5M Datasheet
164Kb / 1P
   Inductive sensor
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com