データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LPT100-M データシート (PDF) - Advanced Energy Industries, Inc.

LPT100-M Datasheet PDF - Advanced Energy Industries, Inc.
部品番号 LPT100-M
ダウンロード  LPT100-M ダウンロード

ファイルサイズ   535.52 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  ADVANCEDENERGY [Advanced Energy Industries, Inc.]
ホームページ  https://www.advancedenergy.com/ko-kr/
Logo ADVANCEDENERGY - Advanced Energy Industries, Inc.
部品情報 130 Watts

LPT100-M Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
LPT100-M Datasheet PDF - Advanced Energy Industries, Inc.

部品番号 LPT100-M
ダウンロード  LPT100-M Click to download

ファイルサイズ   535.52 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  ADVANCEDENERGY [Advanced Energy Industries, Inc.]
ホームページ  https://www.advancedenergy.com/ko-kr/
Logo ADVANCEDENERGY - Advanced Energy Industries, Inc.
部品情報 130 Watts

LPT100-M データシート (HTML) - Advanced Energy Industries, Inc.

LPT100-M Datasheet HTML 1Page - Advanced Energy Industries, Inc. LPT100-M Datasheet HTML 2Page - Advanced Energy Industries, Inc. LPT100-M Datasheet HTML 3Page - Advanced Energy Industries, Inc. LPT100-M Datasheet HTML 4Page - Advanced Energy Industries, Inc. LPT100-M Datasheet HTML 5Page - Advanced Energy Industries, Inc. LPT100-M Datasheet HTML 6Page - Advanced Energy Industries, Inc.

LPT100-M 製品詳細

Special Feat ures
Medical and ITE safeties
Active power factor correction
2” x 4” footprint
Less than 1U high
EN61000-3-2 compliant
Remote sense
Power fail
Adjustable main output
Built-in Class B EMI filter
Overvoltage protection
Overload protection
Thermal overload protection
LPX100 enclosure kit available
RoHS compliant




同様の部品番号 - LPT100-M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Emerson Network Power
LPT100-M EMERSON-NETWORKPOWER-LPT100-M Datasheet
371Kb / 3P
   130 Watts Medical and ITE safeties
logo
Artesyn Technologies
LPT100-M ARTESYN-LPT100-M Datasheet
664Kb / 4P
   EN61000-3-2 compliant
More results


同様の説明 - LPT100-M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
XP Power Limited
ECS65US12 XPPOWER-ECS65US12 Datasheet
673Kb / 5P
   65/100/130 Watts
logo
Artesyn Technologies
LPT101-M ARTESYN-LPT101-M Datasheet
664Kb / 4P
   Total Power: 80 - 130 Watts
logo
Emerson Network Power
LPT100-M EMERSON-NETWORKPOWER-LPT100-M Datasheet
371Kb / 3P
   130 Watts Medical and ITE safeties
logo
XP Power Limited
ECS65 XPPOWER-ECS65 Datasheet
941Kb / 5P
   65/100/130 Watts ECS Series
logo
Powerbox
PMP130 POWERBOX-PMP130 Datasheet
561Kb / 2P
   100 - 130 WATTS SINGLE OUTPUT AC/DC MEDICAL
logo
Wall Industries,Inc.
DTEM1120 WALL-DTEM1120 Datasheet
298Kb / 3P
   100 - 130 Watts, AC - DC Medical Desktop Power Supplies
logo
Molex Electronics Ltd.
0558830490 MOLEX7-0558830490 Datasheet
338Kb / 5P
   3.30mm (.130
logo
KR Electronics, Inc.
2827-130 KR-2827-130 Datasheet
50Kb / 3P
   130 KHz Lowpass
logo
Xilinx, Inc
DS019 XILINX-DS019 Datasheet
103Kb / 3P
   HW-130 Programmer
logo
Pasternack Enterprises,...
PE2CP1032 PASTERNACK-PE2CP1032 Datasheet
538Kb / 6P
   90 Degree Drop-In Hybrid Coupler From 130 MHz to 180 MHz Rated To 200 Watts
logo
KR Electronics, Inc.
3190-130 KR-3190-130 Datasheet
64Kb / 3P
   130 MHz Bandpass Filter
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com