データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N7002KW データシート (PDF) - Pan Jit International Inc.

2N7002KW Datasheet PDF - Pan Jit International Inc.
部品番号 2N7002KW
ダウンロード  2N7002KW ダウンロード

ファイルサイズ   263.42 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
ホームページ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.
部品情報 60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected

2N7002KW Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
2N7002KW Datasheet PDF - Pan Jit International Inc.

部品番号 2N7002KW
ダウンロード  2N7002KW Click to download

ファイルサイズ   263.42 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
ホームページ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.
部品情報 60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected

2N7002KW データシート (HTML) - Pan Jit International Inc.

2N7002KW Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. 2N7002KW Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. 2N7002KW Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. 2N7002KW Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. 2N7002KW Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc. 2N7002KW Datasheet HTML 6Page - Pan Jit International Inc. 2N7002KW Datasheet HTML 7Page - Pan Jit International Inc.

2N7002KW 製品詳細

FEATURES
• RDS(ON), VGS@10V,IDS@500mA=3Ω
• RDS(ON), VGS@4.5V,IDS@200mA=4Ω
• Advanced Trench Process Technology
• High Density Cell Design For Ultra Low On-Resistance
• Very Low Leakage Current In Off Condition
• Specially Designed for Battery Operated Systems, Solid-State Relays
Drivers : Relays, Displays, Lamps, Solenoids, Memories, etc.
• ESD Protected 2KV HBM
• Lead free in compliance with EU RoHS 2011/65/EU directive
• Green molding compound as per IEC61249 Std. . (Halogen Free)




同様の部品番号 - 2N7002KW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
2N7002KW PANJIT-2N7002KW Datasheet
170Kb / 5P
   60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
logo
TECH PUBLIC Electronics...
2N7002KW TECHPUBLIC-2N7002KW Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2N7002KW SECOS-2N7002KW Datasheet
533Kb / 4P
   N-Ch Small Signal MOSFET with ESD Protection
logo
Fairchild Semiconductor
2N7002KW FAIRCHILD-2N7002KW Datasheet
291Kb / 6P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Unisonic Technologies
2N7002KW UTC-2N7002KW Datasheet
203Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
More results


同様の説明 - 2N7002KW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
HY ELECTRONIC CORP.
2N7002KDW HY-2N7002KDW Datasheet
256Kb / 4P
   60V ESD Protected N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Pan Jit International I...
2N7002KDW PANJIT-2N7002KDW_14 Datasheet
170Kb / 6P
   60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
2N7002KW PANJIT-2N7002KW_14 Datasheet
131Kb / 5P
   60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
2N7002KW PANJIT-2N7002KW Datasheet
170Kb / 5P
   60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
2N7002K-AU PANJIT-2N7002K-AU Datasheet
326Kb / 7P
   60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
2N7002KDW PANJIT-2N7002KDW_10 Datasheet
119Kb / 5P
   60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
2N7002KTB PANJIT-2N7002KTB Datasheet
117Kb / 5P
   60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
2N7002KTB6 PANJIT-2N7002KTB6 Datasheet
150Kb / 5P
   60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
2N7002K-AU PANJIT-2N7002K-AU_15 Datasheet
234Kb / 7P
   60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
2N7002KW PANJIT-2N7002KW_10 Datasheet
162Kb / 5P
   60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
2N7002KDW-AU PANJIT-2N7002KDW-AU Datasheet
326Kb / 7P
   60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET - ESD Protected
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com