データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ML1XX2 データシート (PDF) - Mitsubishi Electric Semiconductor

ML1XX2 Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor
部品番号 ML1XX2
ダウンロード  ML1XX2 ダウンロード

ファイルサイズ   50.83 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
ホームページ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
部品情報 FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS

ML1XX2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
ML1XX2 Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor

部品番号 ML1XX2
ダウンロード  ML1XX2 Click to download

ファイルサイズ   50.83 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
ホームページ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
部品情報 FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS

ML1XX2 データシート (HTML) - Mitsubishi Electric Semiconductor

ML1XX2 Datasheet HTML 1Page - Mitsubishi Electric Semiconductor ML1XX2 Datasheet HTML 2Page - Mitsubishi Electric Semiconductor ML1XX2 Datasheet HTML 3Page - Mitsubishi Electric Semiconductor ML1XX2 Datasheet HTML 4Page - Mitsubishi Electric Semiconductor ML1XX2 Datasheet HTML 5Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

ML1XX2 製品詳細

DESCRIPTION
ML1XX2 is a high power AlGaInP semiconductor laser which provides a stable, single transverse mode oscillation with emission wavelength of 685-nm and standard CW light output of 30mW.
ML1XX2 has a window-mirror-facet which improves the maximum output power. That leads to highly reliable and high-power operation.

FEATURES
• High Power: 30mW (CW), 50mW (pulse)
• Visible Light: 685nm (typ)

APPLICATION
    Optical disc drive (High Density / High Speed)




同様の部品番号 - ML1XX2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
ML1XX21 MITSUBISHI-ML1XX21 Datasheet
73Kb / 3P
   MITSUBISHI LASER DIODES FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML1XX22 MITSUBISHI-ML1XX22 Datasheet
89Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
More results


同様の説明 - ML1XX2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
ML6XX27 MITSUBISHI-ML6XX27 Datasheet
774Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS?
ML6XX25 MITSUBISHI-ML6XX25 Datasheet
87Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML6XX24 MITSUBISHI-ML6XX24 Datasheet
209Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS?
ML1XX8 MITSUBISHI-ML1XX8 Datasheet
47Kb / 3P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML4XX26 MITSUBISHI-ML4XX26 Datasheet
51Kb / 4P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML6XX28 MITSUBISHI-ML6XX28 Datasheet
21Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML6XX16 MITSUBISHI-ML6XX16 Datasheet
34Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML1XX6 MITSUBISHI-ML1XX6 Datasheet
38Kb / 4P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML1XX22 MITSUBISHI-ML1XX22 Datasheet
89Kb / 2P
   FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
ML101J27 MITSUBISHI-ML101J27 Datasheet
26Kb / 3P
   MITSUBISHI LASER DIODES FOR OPTICAL INFORMATION SYSTEMS
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com