データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SSC-7337331202-1212-B1 データシート (PDF) - Eravant

SSC-7337331202-1212-B1 Datasheet PDF - Eravant
部品番号 SSC-7337331202-1212-B1
ダウンロード  SSC-7337331202-1212-B1 ダウンロード
ファイルサイズ   384.16 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  ERAVANT [Eravant]
ホームページ  https://www.eravant.com/
Logo ERAVANT - Eravant
部品情報 E-Band Eight Channel FMCW Transceiver, 70 to 75 GHz

SSC-7337331202-1212-B1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SSC-7337331202-1212-B1 Datasheet PDF - Eravant

部品番号 SSC-7337331202-1212-B1
ダウンロード  SSC-7337331202-1212-B1 Click to download

ファイルサイズ   384.16 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  ERAVANT [Eravant]
ホームページ  https://www.eravant.com/
Logo ERAVANT - Eravant
部品情報 E-Band Eight Channel FMCW Transceiver, 70 to 75 GHz

SSC-7337331202-1212-B1 データシート (HTML) - Eravant


SSC-7337331202-1212-B1 製品詳細

Description:
Model SSC-7337331202-1212-B1 is an E band eight channel FMCW transceiver module operating at 70 to 75 GHz. The transceiver is constructed with a digitally controlled synthesizer, consisting of multipliers for transmitters and receivers, a single side band modulator, a SP4T switch for transmitter and four I/Q mixers for the receivers. The transceiver also includes eight rectangular horns with 10 dB typical gain. The transmitting power of the transmitters is +2 dBm typical for each channel and the conversion loss of the receivers is 12 dB typically. The transceiver assembly requires a typical +6 VDC/ 2.3 A DC bias.
Features:
 70 to 75 GHz Operation
 4 TX and 4 RX Channels
 Digital Controlled FMCW Transmitter
 I/Q Receivers
Applications:
 Radar Systems
 Short Range Distance Sensing




同様の部品番号 - SSC-7337331202-1212-B1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
SSC-736A ETC2-SSC-736A Datasheet
814Kb / 32P
S O L D E R I N G , D E S O L D E R I N G A N D R E W O R K S Y S T E M S
More results


同様の説明 - SSC-7337331202-1212-B1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
IWR6243 TI1-IWR6243 Datasheet
1Mb / 62P
IWR6243 Single-Chip 57- to 64-GHz FMCW Transceiver
REVISED NOVEMBER 2022
AWR2243 TI-AWR2243_V01 Datasheet
3Mb / 62P
AWR2243 Single-Chip 76- to 81-GHz FMCW Transceiver
IWR2243 TI1-IWR2243 Datasheet
3Mb / 63P
IWR2243 Single-Chip 76- to 81-GHz FMCW Transceiver
OCTOBER 2021
AWR2243 TI1-AWR2243 Datasheet
1Mb / 59P
AWR2243 Single-Chip 76- to 81-GHz FMCW Transceiver
AWR1243 TI1-AWR1243_18 Datasheet
864Kb / 49P
Single-Chip 77- and 79-GHz FMCW Transceiver
logo
Analog Devices
ADF5902 AD-ADF5902 Datasheet
498Kb / 39P
24 GHz, ISM Band, Multichannel FMCW Radar Transmitter
logo
Texas Instruments
AWR1243 TI1-AWR1243 Datasheet
864Kb / 48P
Single-Chip 77- and 79-GHz FMCW Transceiver
AWR1243_1811 TI1-AWR1243_1811 Datasheet
946Kb / 58P
Single-Chip 77- and 79-GHz FMCW Transceiver
logo
Analog Devices
ADMV7320 AD-ADMV7320 Datasheet
422Kb / 29P
E-Band Upconverter SiP, 81 GHz to 86 GHz
ADMV7310 AD-ADMV7310 Datasheet
437Kb / 29P
E-Band Upconverter SiP, 71 GHz to 76 GHz
HMC7587 AD-HMC7587 Datasheet
951Kb / 55P
81 GHz to 86 GHz E-Band I/Q Downconverter
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com