データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CT132TRAN100A-5/10V データシート (PDF) - Howard Butler Ltd

CT132TRAN100A-5/10V Datasheet PDF - Howard Butler Ltd
部品番号 CT132TRAN100A-5/10V
ダウンロード  CT132TRAN100A-5/10V ダウンロード
ファイルサイズ   924.62 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  HOBUT [Howard Butler Ltd]
ホームページ  https://www.hobut.co.uk/
Logo HOBUT - Howard Butler Ltd
部品情報 CT132TRAN CURRENT SENSOR/CURRENT TRANSDUCER

CT132TRAN100A-5/10V Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CT132TRAN100A-5/10V Datasheet PDF - Howard Butler Ltd

部品番号 CT132TRAN100A-5/10V
ダウンロード  CT132TRAN100A-5/10V Click to download

ファイルサイズ   924.62 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  HOBUT [Howard Butler Ltd]
ホームページ  https://www.hobut.co.uk/
Logo HOBUT - Howard Butler Ltd
部品情報 CT132TRAN CURRENT SENSOR/CURRENT TRANSDUCER

CT132TRAN100A-5/10V データシート (HTML) - Howard Butler Ltd


CT132TRAN100A-5/10V 製品詳細

DESCRIPTION
A range of current sensors / current transducers available with 0-5V / 0-10V DC self powered output or 4-20mA loop powered output.

APPLICATION
For transforming low currents of 10A-150A AC into standard DC output signals.

FEATURES
• Built in seakable terminal covers
• Base or DIN rail mounting
• Customers selectable 0.5V / 10V DC output
• Small size
• High accuracy 0.5 all models




同様の部品番号 - CT132TRAN100A-5/10V

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Central Technologies
CT132SMF CT-CT132SMF Datasheet
196Kb / 1P
Wire-wound Chip Inductors - Open Wound
CT132SMF-09TJ CT-CT132SMF-09TJ Datasheet
196Kb / 1P
Wire-wound Chip Inductors - Open Wound
CT132SMF-10TJ CT-CT132SMF-10TJ Datasheet
196Kb / 1P
Wire-wound Chip Inductors - Open Wound
CT132SMF-11TJ CT-CT132SMF-11TJ Datasheet
196Kb / 1P
Wire-wound Chip Inductors - Open Wound
CT132SMF-12TJ CT-CT132SMF-12TJ Datasheet
196Kb / 1P
Wire-wound Chip Inductors - Open Wound
More results


同様の説明 - CT132TRAN100A-5/10V

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LEM
HAL100-S LEM-HAL100-S Datasheet
40Kb / 2P
Current Transducer
HAS50-S LEM-HAS50-S_06 Datasheet
723Kb / 2P
Current Transducer
HAT200-S LEM-HAT200-S Datasheet
374Kb / 3P
Current Transducer
HTFS200-P LEM-HTFS200-P_05 Datasheet
166Kb / 3P
Current Transducer
HX03-SP2 LEM-HX03-SP2 Datasheet
660Kb / 2P
Current Transducer
HXS50-NP LEM-HXS50-NP Datasheet
295Kb / 3P
Current Transducer
LA125-P LEM-LA125-P_06 Datasheet
66Kb / 2P
Current Transducer
LA200-P LEM-LA200-P_06 Datasheet
274Kb / 2P
Current Transducer
LF305-S LEM-LF305-S_06 Datasheet
190Kb / 3P
Current Transducer
LF2005-S LEM-LF2005-S_06 Datasheet
84Kb / 2P
Current Transducer
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com