データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CDH20D10NP-2R7M データシート (PDF) - Sumida Corporation

CDH20D10NP-2R7M Datasheet PDF - Sumida Corporation
部品番号 CDH20D10NP-2R7M
ダウンロード  CDH20D10NP-2R7M ダウンロード

ファイルサイズ   178.48 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SUMIDA [Sumida Corporation]
ホームページ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation
部品情報 Power Inductors

CDH20D10NP-2R7M Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CDH20D10NP-2R7M Datasheet PDF - Sumida Corporation

部品番号 CDH20D10NP-2R7M
ダウンロード  CDH20D10NP-2R7M Click to download

ファイルサイズ   178.48 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SUMIDA [Sumida Corporation]
ホームページ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation
部品情報 Power Inductors

CDH20D10NP-2R7M データシート (HTML) - Sumida Corporation

CDH20D10NP-2R7M Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation CDH20D10NP-2R7M Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation

CDH20D10NP-2R7M 製品詳細

◆ Product Description
 • 2.2× 2.2 mm Max.(L× W),1.1mm Max. Height.
 • Inductance range: 0.50~5.6μ H
 • Rated current range:0.49~1.65A
 • In addition to the standard versions of inductors shown here, custom inductors are available to meet your exact requirements.

◆ Feature
 • Magnetically unshielded construction.
 • Ideally used in Mobile phone,PDA,MP3,DSC/DVC,Portable DVD etc as DC-DC Converter inductors.
 • RoHS Compliance.




同様の部品番号 - CDH20D10NP-2R7M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sumida Corporation
CDH20D10NP-2R7MC SUMIDA-CDH20D10NP-2R7MC Datasheet
434Kb / 4P
   Small size inductor 2.2mm Max square and 1.1mm Max height
More results


同様の説明 - CDH20D10NP-2R7M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Filtran LTD
8401-XXX FILTRAN-8401-XXX Datasheet
21Kb / 1P
   Inductors SMT Power Inductors
logo
Sumida Corporation
CMD89 SUMIDA-CMD89 Datasheet
235Kb / 1P
   POWER INDUCTORS
CDH53 SUMIDA-CDH53 Datasheet
172Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDRH3D14 SUMIDA-CDRH3D14 Datasheet
161Kb / 3P
   POWER INDUCTORS
CDRH2D11 SUMIDA-CDRH2D11_1 Datasheet
207Kb / 2P
   Power Inductors
CDRH5D14 SUMIDA-CDRH5D14 Datasheet
183Kb / 3P
   Power Inductors
CDRH4D22 SUMIDA-CDRH4D22_06 Datasheet
149Kb / 3P
   POWER INDUCTORS
CDRH6D12 SUMIDA-CDRH6D12_06 Datasheet
164Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDRH125 SUMIDA-CDRH125_06 Datasheet
163Kb / 3P
   POWER INDUCTORS
CDRH125B SUMIDA-CDRH125B Datasheet
169Kb / 1P
   POWER INDUCTORS
logo
XFMRS Inc.
XFHCLTH XFMRS-XFHCLTH Datasheet
66Kb / 1P
   POWER INDUCTORS
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com