データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADW1103LW データシート (PDF) - Panasonic Semiconductor

ADW1103LW Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
部品番号 ADW1103LW
ダウンロード  ADW1103LW ダウンロード
ファイルサイズ   277.15 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
部品情報 1 Form A 8A/16A, Small Polarized Power Relays (latching type)

ADW1103LW Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
ADW1103LW Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

部品番号 ADW1103LW
ダウンロード  ADW1103LW Click to download

ファイルサイズ   277.15 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
部品情報 1 Form A 8A/16A, Small Polarized Power Relays (latching type)

ADW1103LW データシート (HTML) - Panasonic Semiconductor


ADW1103LW 製品詳細

FEATURES
1. Low profile type available (h = 15.8 mm .622 inch)
2. Inrush type available (TV-8 UL/C-UL approved)
3. IEC60335-1* compliant type available (PTI 325V VDE approved)
4. Reflow possible (pin-in-paste)
5. Certified by UL/C-UL, VDE

TYPICAL APPLICATIONS
1. Lighting control equipment
2. Smart meters
3. Industrial equipment
4. Security equipment
5. Home appliances
6. Various power supplies




同様の部品番号 - ADW1103LW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Dorji Industrial Group ...
ADW1016 DORJI-ADW1016 Datasheet
198Kb / 12P
Source Codes for DRA818U/DRA818V
More results


同様の説明 - ADW1103LW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
fujitsu semiconductor
FTR-F1L FUJITSU-FTR-F1L Datasheet
336Kb / 5P
POWER RELAY 2 POLES - 8A Polarized Latching Relay
JSL FUJITSU-JSL Datasheet
974Kb / 6P
POWER RELAY 1 POLE - 8A Polarized Latching Type
JSL FUJITSU-JSL_11 Datasheet
387Kb / 6P
POWER RELAY 1 POLE - 8A Polarized Latching Type
JSL-21161 FUJITSU-JSL-21161 Datasheet
203Kb / 8P
POWER RELAY 1 POLE - 8A Polarized Latching Type
logo
Panasonic Semiconductor
DSP1A-L-DC5V PANASONIC-DSP1A-L-DC5V Datasheet
107Kb / 6P
1a 8A, 1a1b/2a 5A small polarized power relays
DSP1A-DC3V PANASONIC-DSP1A-DC3V_12 Datasheet
107Kb / 6P
1a 8A, 1a1b/2a 5A small polarized power relays
ST1-L2-DC3-F PANASONIC-ST1-L2-DC3-F Datasheet
71Kb / 4P
1a1b/2a 8A polarized power relays
ST1-DC3V-F PANASONIC-ST1-DC3V-F Datasheet
71Kb / 4P
1a1b/2a 8A polarized power relays
ALQ112 PANASONIC-ALQ112 Datasheet
92Kb / 6P
1 Form A/1 Form C 10A Small power relays
logo
Panasonic Battery Group
ADJ PANASONICBATTERY-ADJ Datasheet
142Kb / 9P
1-pole/2-pole 16A polarized power relays
ST PANASONICBATTERY-ST Datasheet
71Kb / 4P
1a1b/2a 8A polarized power relays
More results




Panasonic Semiconductor について


Panasonic Semiconductorは、日本の電子会社であるPanasonic Corporationの子会社です。
Panasonic Semiconductorは、自動車、産業、消費者市場のさまざまな用途向けに、マイクロコントローラー、センサー、電力管理ICS、およびその他の電子部品を含む幅広い製品を提供します。
同社は品質と信頼性に焦点を当てていることで知られており、その製品は電力管理、照明、その他のアプリケーションで広く使用されています。
パナソニック半導体はいくつかの国で事業を展開しており、アジア太平洋地域の電子部品の主要なサプライヤーの1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com